công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AS324 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - BCD Semiconductor Manufacturing Limited

tên linh kiện AS324
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW POWER QUAD OPERATIONAL AMPLIFIERS
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BCDSEMI [BCD Semiconductor Manufacturing Limited]
Trang chủ  http://www.bcdsemi.com
Logo BCDSEMI - BCD Semiconductor Manufacturing Limited

AS324 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - BCD Semiconductor Manufacturing Limited

Back Button AS324 Datasheet HTML 5Page - BCD Semiconductor Manufacturing Limited AS324 Datasheet HTML 6Page - BCD Semiconductor Manufacturing Limited AS324 Datasheet HTML 7Page - BCD Semiconductor Manufacturing Limited AS324 Datasheet HTML 8Page - BCD Semiconductor Manufacturing Limited AS324 Datasheet HTML 9Page - BCD Semiconductor Manufacturing Limited AS324 Datasheet HTML 10Page - BCD Semiconductor Manufacturing Limited AS324 Datasheet HTML 11Page - BCD Semiconductor Manufacturing Limited AS324 Datasheet HTML 12Page - BCD Semiconductor Manufacturing Limited AS324 Datasheet HTML 13Page - BCD Semiconductor Manufacturing Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 13 page
background image
LOW POWER QUAD OPERATIONAL AMPLIFIERS
AS324/324A
Data Sheet
9
Apr. 2007 Rev. 1.6
BCD Semiconductor Manufacturing Limited
Typical Applications (Continued)
Figure 20. Pulse Generator
Figure 19. AC Coupled Non-Inverting Amplifier
Figure 21. DC Coupled Low-Pass RC Active Filter
Figure 18. Fixed Current Sources
V
CC
R4
3k
R3
2k
+
-
2V
+
-
2V
I1
I2
1mA
1/4 AS324/A
R1
2k
R2
-
+
V
O
R2 16k
R1 16k
V
IN
R3
100k
1/4 AS324/A
R4
100k
C2
0.01
µF
C1 0.01
µF
f
O
V
O
0
f
O=1kHz
Q=1
A
V=2
+
-
R5 100k
R3 100k
R4
100k
R2 100k
R1
1M
V
O
V
CC
1/4 AS324/A
0.001
µF
-
+
R4 100k
V
CC
R3
1M
R1 100k
R2 1M
C1
0.1
µF
C
IN
R5
100k
C
O
V
O
1/4 AS324/A
R
L
10k
C2
10
µF
A
V=1+R2/R1
A
V=11 (As shown)
-
+
AC
R
B
6.2k



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com