công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

S48SP3R310 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Delta Electronics, Inc.

tên linh kiện S48SP3R310
Giải thích chi tiết về linh kiện  Delphi Series S48SP, 35W 1x1 Brick DC/DC Power Modules: 48V in, 3.3V/10A out
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DELTA [Delta Electronics, Inc.]
Trang chủ  http://www.deltaww.com
Logo DELTA - Delta Electronics, Inc.

S48SP3R310 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Delta Electronics, Inc.

Back Button S48SP3R310 Datasheet HTML 2Page - Delta Electronics, Inc. S48SP3R310 Datasheet HTML 3Page - Delta Electronics, Inc. S48SP3R310 Datasheet HTML 4Page - Delta Electronics, Inc. S48SP3R310 Datasheet HTML 5Page - Delta Electronics, Inc. S48SP3R310 Datasheet HTML 6Page - Delta Electronics, Inc. S48SP3R310 Datasheet HTML 7Page - Delta Electronics, Inc. S48SP3R310 Datasheet HTML 8Page - Delta Electronics, Inc. S48SP3R310 Datasheet HTML 9Page - Delta Electronics, Inc. S48SP3R310 Datasheet HTML 10Page - Delta Electronics, Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 14 page
background image
ELECTRICAL CHARACTERISTICS CURVES
Figure 12: Input reflected ripple current, is, through a 12µH
source inductor at nominal input voltage and rated load current
(20 mA/div, 1us/div)
Figure 13: Output voltage noise and ripple measurement test
setup
Figure 14: Output voltage ripple at nominal input voltage and
rated load current (Io=10A)(20 mV/div, 1us/div)
Load capacitance: 1µF ceramic capacitor and 10µF tantalum
capacitor. Bandwidth: 20 MHz. Scope measurements should be
made using a BNC cable (length shorter than 20 inches).
Position the load between 51 mm to 76 mm (2 inches to 3
inches) from the module
Figure 15: Output voltage vs. load current showing typical
current limit curves and converter shutdown points
Strip
Copper
Vo(-)
Vo(+)
10u
1u
SCOPE
RESISTIV
LOAD
0
0
DS_S48SP3R310_03062007
6



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com