công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

S48SP3R310 bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - Delta Electronics, Inc.

tên linh kiện S48SP3R310
Giải thích chi tiết về linh kiện  Delphi Series S48SP, 35W 1x1 Brick DC/DC Power Modules: 48V in, 3.3V/10A out
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DELTA [Delta Electronics, Inc.]
Trang chủ  http://www.deltaww.com
Logo DELTA - Delta Electronics, Inc.

S48SP3R310 bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - Delta Electronics, Inc.

Back Button S48SP3R310 Datasheet HTML 6Page - Delta Electronics, Inc. S48SP3R310 Datasheet HTML 7Page - Delta Electronics, Inc. S48SP3R310 Datasheet HTML 8Page - Delta Electronics, Inc. S48SP3R310 Datasheet HTML 9Page - Delta Electronics, Inc. S48SP3R310 Datasheet HTML 10Page - Delta Electronics, Inc. S48SP3R310 Datasheet HTML 11Page - Delta Electronics, Inc. S48SP3R310 Datasheet HTML 12Page - Delta Electronics, Inc. S48SP3R310 Datasheet HTML 13Page - Delta Electronics, Inc. S48SP3R310 Datasheet HTML 14Page - Delta Electronics, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 14 page
background image
LEADED (Sn/Pb) PROCESS RECOMMEND TEMP. PROFILE
Time ( sec. )
Pre-heat temp.
140~180°C 60~120 sec.
Peak temp.
210~230°C 5sec.
Ramp-up temp.
0.5~3.0°C /sec.
50
100
150
200
250
300
60
0
120
180
240
2nd Ramp-up temp.
1.0~3.0°C /sec.
Over 200°C
40~50sec.
Cooling down rate <3°C /sec.
Note: The temperature refers to the pin of S48SP, measured on the pin +Vout joint.
LEAD FREE (SAC) PROCESS RECOMMEND TEMP. PROFILE
Temp.
Time
150℃
200℃
100~140 sec.
Time Limited 90 sec.
above 217℃
217℃
Preheat time
Ramp up
max. 3℃/sec.
Ramp down
max. 4℃/sec.
Peak Temp. 240 ~ 245 ℃
25℃
Note: The temperature refers to the pin of S48SP, measured on the pin +Vout joint.
DS_S48SP3R310_03062007
12



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com