công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

F48SA28025 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Delta Electronics, Inc.

tên linh kiện F48SA28025
Giải thích chi tiết về linh kiện  Delphi Series F48SA, 700W Full Brick Family DC/DC Power Module: 48Vin, 28Vout
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DELTA [Delta Electronics, Inc.]
Trang chủ  http://www.deltaww.com
Logo DELTA - Delta Electronics, Inc.

F48SA28025 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Delta Electronics, Inc.

Back Button F48SA28025 Datasheet HTML 2Page - Delta Electronics, Inc. F48SA28025 Datasheet HTML 3Page - Delta Electronics, Inc. F48SA28025 Datasheet HTML 4Page - Delta Electronics, Inc. F48SA28025 Datasheet HTML 5Page - Delta Electronics, Inc. F48SA28025 Datasheet HTML 6Page - Delta Electronics, Inc. F48SA28025 Datasheet HTML 7Page - Delta Electronics, Inc. F48SA28025 Datasheet HTML 8Page - Delta Electronics, Inc. F48SA28025 Datasheet HTML 9Page - Delta Electronics, Inc. F48SA28025 Datasheet HTML 10Page - Delta Electronics, Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 13 page
background image
ELECTRICAL CHARACTERISTICS CURVES
Figure 10: Input Terminal Ripple Current, ic, at full rated output
current and nominal input voltage with 15µH source impedance
and 220µF electrolytic capacitor (1A/div).
Figure 11: Input reflected ripple current, is, through a 15µH
source inductor at nominal input voltage and rated load current
(10 mA/div)
Figure 12: Output voltage noise and ripple measurement test
setup
Vo(-)
Vo(+)
10u
1u
Copper Strip
SCOPE
RESISTIVE
LOAD
DS_F48SA28025_06062005
6



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com