công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AT89LS53-12PC bảng dữ liệu(PDF) 34 Page - ATMEL Corporation

tên linh kiện AT89LS53-12PC
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-Bit Microcontroller with 12K Bytes Flash
PDF  35 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ATMEL [ATMEL Corporation]
Trang chủ  http://www.atmel.com
Logo ATMEL - ATMEL Corporation

AT89LS53-12PC bảng dữ liệu(HTML) 34 Page - ATMEL Corporation

Back Button AT89LS53-12PC Datasheet HTML 27Page - ATMEL Corporation AT89LS53-12PC Datasheet HTML 28Page - ATMEL Corporation AT89LS53-12PC Datasheet HTML 29Page - ATMEL Corporation AT89LS53-12PC Datasheet HTML 30Page - ATMEL Corporation AT89LS53-12PC Datasheet HTML 31Page - ATMEL Corporation AT89LS53-12PC Datasheet HTML 32Page - ATMEL Corporation AT89LS53-12PC Datasheet HTML 33Page - ATMEL Corporation AT89LS53-12PC Datasheet HTML 34Page - ATMEL Corporation AT89LS53-12PC Datasheet HTML 35Page - ATMEL Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 34 / 35 page
background image
34
0851C–MICRO–3/06
AT89LS53
40P6 – PDIP
2325 Orchard Parkway
San Jose, CA 95131
TITLE
DRAWING NO.
R
REV.
40P6, 40-lead (0.600"/15.24 mm Wide) Plastic Dual
Inline Package (PDIP)
B
40P6
09/28/01
PIN
1
E1
A1
B
REF
E
B1
C
L
SEATING PLANE
A
0º ~ 15º
D
e
eB
COMMON DIMENSIONS
(Unit of Measure = mm)
SYMBOL
MIN
NOM
MAX
NOTE
A
–
–
4.826
A1
0.381
–
–
D
52.070
–
52.578
Note 2
E
15.240
–
15.875
E1
13.462
–
13.970
Note 2
B
0.356
–
0.559
B1
1.041
–
1.651
L
3.048
–
3.556
C
0.203
–
0.381
eB
15.494
–
17.526
e
2.540 TYP
Notes:
1. This package conforms to JEDEC reference MS-011, Variation AC.
2. Dimensions D and E1 do not include mold Flash or Protrusion.
Mold Flash or Protrusion shall not exceed 0.25 mm (0.010").



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com