công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AT89LS53-12PC bảng dữ liệu(PDF) 33 Page - ATMEL Corporation

tên linh kiện AT89LS53-12PC
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-Bit Microcontroller with 12K Bytes Flash
PDF  35 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ATMEL [ATMEL Corporation]
Trang chủ  http://www.atmel.com
Logo ATMEL - ATMEL Corporation

AT89LS53-12PC bảng dữ liệu(HTML) 33 Page - ATMEL Corporation

Back Button AT89LS53-12PC Datasheet HTML 27Page - ATMEL Corporation AT89LS53-12PC Datasheet HTML 28Page - ATMEL Corporation AT89LS53-12PC Datasheet HTML 29Page - ATMEL Corporation AT89LS53-12PC Datasheet HTML 30Page - ATMEL Corporation AT89LS53-12PC Datasheet HTML 31Page - ATMEL Corporation AT89LS53-12PC Datasheet HTML 32Page - ATMEL Corporation AT89LS53-12PC Datasheet HTML 33Page - ATMEL Corporation AT89LS53-12PC Datasheet HTML 34Page - ATMEL Corporation AT89LS53-12PC Datasheet HTML 35Page - ATMEL Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 33 / 35 page
background image
33
0851C–MICRO–3/06
AT89LS53
44J – PLCC
Notes:
1. This package conforms to JEDEC reference MS-018, Variation AC.
2. Dimensions D1 and E1 do not include mold protrusion.
Allowable protrusion is .010"(0.254 mm) per side. Dimension D1
and E1 include mold mismatch and are measured at the extreme
material condition at the upper or lower parting line.
3. Lead coplanarity is 0.004" (0.102 mm) maximum.
A
4.191
–
4.572
A1
2.286
–
3.048
A2
0.508
–
–
D
17.399
–
17.653
D1
16.510
–
16.662
Note 2
E
17.399
–
17.653
E1
16.510
–
16.662
Note 2
D2/E2
14.986
–
16.002
B
0.660
–
0.813
B1
0.330
–
0.533
e
1.270 TYP
COMMON DIMENSIONS
(Unit of Measure = mm)
SYMBOL
MIN
NOM
MAX
NOTE
1.14(0.045) X 45˚
PIN NO. 1
IDENTIFIER
1.14(0.045) X 45˚
0.51(0.020)MAX
0.318(0.0125)
0.191(0.0075)
A2
45˚ MAX (3X)
A
A1
B1
D2/E2
B
e
E1
E
D1
D
44J, 44-lead, Plastic J-leaded Chip Carrier (PLCC)
B
44J
10/04/01
2325 Orchard Parkway
San Jose, CA 95131
TITLE
DRAWING NO.
R
REV.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com