| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32F405VG bảng dữ liệu(PDF) 64 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F405VG bảng dữ liệu(HTML) 64 Page - STMicroelectronics |
|
64 / 203 page ![]() Port C PC0 - - - - - - - - - - OTG_HS_ULPI_ STP - - - - EVENTOUT PC1 - - - - - - - - - - - ETH_MDC - - - EVENTOUT PC2 - - - - - SPI2_MISO I2S2ext_SD - - - OTG_HS_ULPI_ DIR ETH _MII_TXD2 - - - EVENTOUT PC3 - - - - - SPI2_MOSI I2S2_SD -- - - OTG_HS_ULPI_ NXT ETH _MII_TX_CLK -- - EVENTOUT PC4 - - - - - - - - - - - ETH_MII_RXD0 ETH_RMII_RXD0 -- - EVENTOUT PC5 - - - - - - - - - - - ETH _MII_RXD1 ETH _RMII_RXD1 -- - EVENTOUT PC6 - - TIM3_CH1 TIM8_CH1 I2S2_MCK - USART6_TX - - - SDIO_D6 DCMI_D0 - EVENTOUT PC7 - - TIM3_CH2 TIM8_CH2 - - I2S3_MCK - USART6_RX - - - SDIO_D7 DCMI_D1 - EVENTOUT PC8 - - TIM3_CH3 TIM8_CH3 - - - - USART6_CK - - - SDIO_D0 DCMI_D2 - EVENTOUT PC9 MCO2 - TIM3_CH4 TIM8_CH4 I2C3_SDA I2S_CKIN - - - - - - SDIO_D1 DCMI_D3 - EVENTOUT PC10 - - - - - - SPI3_SCK/ I2S3_CK USART3_TX/ UART4_TX - - - SDIO_D2 DCMI_D8 - EVENTOUT PC11 - - - - - I2S3ext_SD SPI3_MISO/ USART3_RX UART4_RX - - - SDIO_D3 DCMI_D4 - EVENTOUT PC12 - - - - - - SPI3_MOSI I2S3_SD USART3_CK UART5_TX - - - SDIO_CK DCMI_D9 - EVENTOUT PC13 - - - - - - - - - - - - - - - EVENTOUT PC14 - - - - - - - - - - - - - - - EVENTOUT PC15 - - - - - - - - - - - - - - - EVENTOUT Table 9. Alternate function mapping (continued) Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 SYS TIM1/2 TIM3/4/5 TIM8/9/10 /11 I2C1/2/3 SPI1/SPI2/ I2S2/I2S2e xt SPI3/I2Sext /I2S3 USART1/2/3/ I2S3ext UART4/5/ USART6 CAN1/2 TIM12/13/ 14 OTG_FS/ OTG_HS ETH FSMC/SDIO /OTG_FS DCMI |