| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32F405VG bảng dữ liệu(PDF) 51 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F405VG bảng dữ liệu(HTML) 51 Page - STMicroelectronics |
|
51 / 203 page ![]() DS8626 Rev 9 51/203 STM32F405xx, STM32F407xx Pinouts and pin description - - - 49 R6 59 PF11 I/O FT - DCMI_D12/ EVENTOUT - - - - 50 P6 60 PF12 I/O FT - FSMC_A6/ EVENTOUT - -- - 51 M8 61 VSS S- - - - -- - 52 N8 62 VDD S- - - - - - - 53 N6 63 PF13 I/O FT - FSMC_A7/ EVENTOUT - - - - 54 R7 64 PF14 I/O FT - FSMC_A8/ EVENTOUT - - - - 55 P7 65 PF15 I/O FT - FSMC_A9/ EVENTOUT - - - - 56 N7 66 PG0 I/O FT - FSMC_A10/ EVENTOUT - - - - 57 M7 67 PG1 I/O FT - FSMC_A11/ EVENTOUT - - G63858 R8 68 PE7 I/O FT - FSMC_D4/TIM1_ETR/ EVENTOUT - - H6 39 59 P8 69 PE8 I/O FT - FSMC_D5/ TIM1_CH1N/ EVENTOUT - - J6 40 60 P9 70 PE9 I/O FT - FSMC_D6/TIM1_CH1/ EVENTOUT - -- - 61 M9 71 VSS S- - - - -- - 62 N9 72 VDD S- - - - - F6 41 63 R9 73 PE10 I/O FT - FSMC_D7/TIM1_CH2N/ EVENTOUT - - J5 42 64 P10 74 PE11 I/O FT - FSMC_D8/TIM1_CH2/ EVENTOUT - - H543 65R10 75 PE12 I/O FT - FSMC_D9/TIM1_CH3N/ EVENTOUT - - G54466 N11 76 PE13 I/O FT - FSMC_D10/TIM1_CH3/ EVENTOUT - - F5 45 67 P11 77 PE14 I/O FT - FSMC_D11/TIM1_CH4/ EVENTOUT - - G44668 R11 78 PE15 I/O FT - FSMC_D12/TIM1_BKIN/ EVENTOUT - Table 7. STM32F40xxx pin and ball definitions(1) (continued) Pin number Pin name (function after reset)(2) Alternate functions Additional functions |