công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST72E311 bảng dữ liệu(PDF) 34 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện ST72E311
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-BIT MCU WITH 8 TO 16K OTP/EPROM, 384 TO 512 BYTES RAM, ADC, WDG, SCI, SPI AND 2 TIMERS
PDF  101 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

ST72E311 bảng dữ liệu(HTML) 34 Page - STMicroelectronics

Back Button ST72E311 Datasheet HTML 30Page - STMicroelectronics ST72E311 Datasheet HTML 31Page - STMicroelectronics ST72E311 Datasheet HTML 32Page - STMicroelectronics ST72E311 Datasheet HTML 33Page - STMicroelectronics ST72E311 Datasheet HTML 34Page - STMicroelectronics ST72E311 Datasheet HTML 35Page - STMicroelectronics ST72E311 Datasheet HTML 36Page - STMicroelectronics ST72E311 Datasheet HTML 37Page - STMicroelectronics ST72E311 Datasheet HTML 38Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 34 / 101 page
background image
34/101
ST72E311 ST72T311
Table 14. WDG Register Map
Address
(Hex.)
Register Label
76543210
2A
WDGCR
Reset Value
WDGA
0
T6
1
T5
1
T4
1
T3
1
T2
1
T1
1
T0
1
2B
WDGSR
Reset Value
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
WDOGF
0
34



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com