công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST72E311 bảng dữ liệu(PDF) 93 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện ST72E311
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-BIT MCU WITH 8 TO 16K OTP/EPROM, 384 TO 512 BYTES RAM, ADC, WDG, SCI, SPI AND 2 TIMERS
PDF  101 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

ST72E311 bảng dữ liệu(HTML) 93 Page - STMicroelectronics

Back Button ST72E311 Datasheet HTML 89Page - STMicroelectronics ST72E311 Datasheet HTML 90Page - STMicroelectronics ST72E311 Datasheet HTML 91Page - STMicroelectronics ST72E311 Datasheet HTML 92Page - STMicroelectronics ST72E311 Datasheet HTML 93Page - STMicroelectronics ST72E311 Datasheet HTML 94Page - STMicroelectronics ST72E311 Datasheet HTML 95Page - STMicroelectronics ST72E311 Datasheet HTML 96Page - STMicroelectronics ST72E311 Datasheet HTML 97Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 93 / 101 page
background image
93/101
ST72E311 ST72T311
PERIPHERAL CHARACTERISTICS (Cont’d)
Measurement points are VOL, VOH, VIL and VIH in the SPI Timing Diagram
Figure 47. SPI Master Timing Diagram CPHA=0, CPOL=0
Serial Peripheral Interface
Ref.
Symbol
Parameter
Condition
Value
Unit
Min.
Max.
fSPI
SPI frequency
Master
Slave
1/128
dc
1/4
1/2
fCPU
1tSPI
SPI clock periode
Master
Slave
4
2
tCPU
2tLead
Enable lead time
Slave
120
ns
3tLag
Enable lag time
Slave
120
ns
4tSPI_H
Clock (SCK) high time
Master
Slave
100
90
ns
5tSPI_L
Clock (SCK) low time
Master
Slave
100
90
ns
6tSU
Data set-up time
Master
Slave
100
100
ns
7tH
Data hold time (inputs)
Master
Slave
100
100
ns
8tA
Access time (time to data active
from high impedance state)
Slave
0
120
ns
9tDis
Disable time (hold time to high im-
pedance state)
240
ns
10
tV
Data valid
Master (before capture edge)
Slave (after enable edge)
0.25
120
tCPU
ns
11
tHold
Data hold time (outputs)
Master (before capture edge)
Slave (after enable edge)
0.25
0
tCPU
ns
12
tRise
Rise time
(20% VDD to 70% VDD, CL = 200pF)
Outputs: SCK,MOSI,MISO
Inputs: SCK,MOSI,MISO,SS
100
100
ns
µs
13
tFall
Fall time
(70% VDD to 20% VDD, CL = 200pF)
Outputs: SCK,MOSI,MISO
Inputs: SCK,MOSI,MISO,SS
100
100
ns
µs
1
6
7
10
11
12
13
SS
(INPUT)
SCK
(OUTPUT)
MISO
MOSI
(INPUT)
(OUTPUT)
4
5
D7-OUT
D6-OUT
D0-OUT
D7-IN
D6-IN
D0-IN
VR000109



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com