| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
TDA7529 bảng dữ liệu(PDF) 37 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TDA7529 bảng dữ liệu(HTML) 37 Page - STMicroelectronics |
|
37 / 60 page ![]() TDA7529 Registers description 37/60 6.1.2 ADCctrl (1) Table 27. ADCctrl (1) MSB LSB Function D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 0 1 Temperature sensor power Enabled Disabled 0 1 ADC auto mode automatic restart disable automatic restart enable 0 1 RC oscillator enable enable disable X ADCstart (like bit 0.3) 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 ADC input selection Temp sensor FM AGC AM AGC IF AGC VCO tuning voltage (3/5 * Vtune) GP1 GP2 2/5 * VCC 0 1 ADC clock selection ADC clock source = RC osc ADC clock source = refdiv output |