| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
RHR64 bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
RHR64 bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - STMicroelectronics |
|
16 / 20 page ![]() Package information RHR61, RHR64 6.2 Ceramic Flat-14 package information Figure 25: Ceramic Flat-14 package outline The upper metallic lid is electrically connected to pin 11 (VCC-) only. Table 11: Ceramic Flat-14 package mechanical data Ref. Dimensions Millimeters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 2.31 2.72 0.091 0.107 b 0.38 0.48 0.015 0.019 c 0.10 0.18 0.004 0.007 D 9.27 9.73 0.365 0.383 E 6.19 6.50 0.244 0.256 E2 3.68 0.145 E3 0.76 0.030 e 1.27 0.050 L 6.86 7.62 0.250 0.300 Q 0.66 1.14 0.026 0.045 S1 0.13 0.005 1 7 8 14 e b c L E D S1 Q A E2 E3 L E3 16/20 DocID027171 Rev 3 |