| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
RHR64 bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
RHR64 bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - STMicroelectronics |
|
15 / 20 page ![]() RHR61, RHR64 Package information 6.1 Ceramic Flat-8 package information Figure 24: Ceramic Flat-8 package outline The upper metallic lid is electrically connected to pin 5. No other pin is electrically connected to the metallic lid nor to the IC die inside the package. Table 10: Ceramic Flat-8 package mechanical data Ref Dimensions Millimeters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 2.24 2.44 2.64 0.088 0.096 0.104 b 0.38 0.43 0.48 0.015 0.017 0.019 c 0.10 0.13 0.16 0.004 0.005 0.006 D 6.35 6.48 6.61 0.250 0.255 0.260 E 6.35 6.48 6.61 0.250 0.255 0.260 E2 4.32 4.45 4.58 0.170 0.175 0.180 E3 0.88 1.01 1.14 0.035 0.040 0.045 e 1.27 0.050 L 6.51 7.38 0.256 0.291 Q 0.66 0.79 0.92 0.026 0.031 0.036 S1 0.92 1.12 1.32 0.036 0.044 0.052 N 08 08 DocID027171 Rev 3 15/20 |