| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
PSD835G2 bảng dữ liệu(PDF) 88 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PSD835G2 bảng dữ liệu(HTML) 88 Page - STMicroelectronics |
|
88 / 102 page ![]() PSD835G2 88/102 Figure 43. Input Macrocell Timing (Product Term Clock) Table 61. Input Macrocell Timing Note: 1. Inputs from Port A, B, and C relative to register/ latch clock from the PLD. ALE/AS latch timings refer to tAVLX and tLXAX. Symbol Parameter Conditions -70 -90 PT Aloc Turbo Off Unit Min Max Min Max tIS Input Setup Time (Note 1) 00 ns tIH Input Hold Time (Note 1) 15 20 + 12 ns tINH NIB Input High Time (Note 1) 912 ns tINL NIB Input Low Time (Note 1) 912 ns tINO NIB Input to Combinatorial Delay (Note 1) 34 46 + 2 + 12 ns tINH tINL tINO tIH tIS PT CLOCK INPUT OUTPUT AI03101 |