công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MBR6030WT bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - SMC Diode Solutions Co. LTD

tên linh kiện MBR6030WT
Giải thích chi tiết về linh kiện  MBR6030WT SCHOTTKY RECTIFIER
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SMCDIODE [SMC Diode Solutions Co. LTD]
Trang chủ  https://www.smc-diodes.com
Logo SMCDIODE - SMC Diode Solutions Co. LTD

MBR6030WT bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - SMC Diode Solutions Co. LTD

  MBR6030WT Datasheet HTML 1Page - SMC Diode Solutions Co. LTD MBR6030WT Datasheet HTML 2Page - SMC Diode Solutions Co. LTD MBR6030WT Datasheet HTML 3Page - SMC Diode Solutions Co. LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Technical Data
Data Sheet N0744, Rev. B
 China - Germany - Korea - Singapore - United States 
 http://www.smc-diodes.com - sales@ smc-diodes.com 
MBR6030WT
Characteristics
Symbol
Condition
Specification
Units
Junction Temperature
TJ
-
-55 to +150
C
Storage Temperature
Tstg
-
-55 to +150
C
Typical Thermal Resistance Junction to
Case
RJC
DC operation
0.5
C/W
Approximate Weight
wt
-
6.28
g
Case Style
TO-247AD
Thermal-Mechanical Specifications:
Mechanical Dimensions TO-247AD
SYMBOL
Millimeters
MIN.
TYP.
MAX.
A
4.80
5.00
5.20
A1
2.20
2.41
2.61
A2
1.90
2.00
2.10
b
1.10
1.20
1.40
b1
1.80
2.00
2.20
b2
2.80
3.00
3.20
c
0.50
0.60
0.75
D
20.30
21.00
21.20
D1
16.55
D2
1.20
E
15.45
15.80
16.00
E1
13.30
E2
5.00
E3
2.50
e
5.44
L
19.42
19.92
20.70
L1
4.13
P
3.50
3.60
3.70
P1
7.1
7.40
P2
2.50
Q
5.80
S
6.05
6.15
6.25
T
10.00
U
6.20
Tube Specification
Marking Diagram
Where XXXXX is YYWWL
MBR
= Device Type
60
= Forward Current (60A)
30
= Reverse Voltage (30V)
WT
= Configuration
SSG
= SSG
YY
= Year
WW
= Week
L
= Lot Number
Cautions:Molding resin
Epoxy resin UL:94V-0



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com