công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MBR6030WT bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - SMC Diode Solutions Co. LTD

tên linh kiện MBR6030WT
Giải thích chi tiết về linh kiện  MBR6030WT SCHOTTKY RECTIFIER
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SMCDIODE [SMC Diode Solutions Co. LTD]
Trang chủ  https://www.smc-diodes.com
Logo SMCDIODE - SMC Diode Solutions Co. LTD

MBR6030WT bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - SMC Diode Solutions Co. LTD

  MBR6030WT Datasheet HTML 1Page - SMC Diode Solutions Co. LTD MBR6030WT Datasheet HTML 2Page - SMC Diode Solutions Co. LTD MBR6030WT Datasheet HTML 3Page - SMC Diode Solutions Co. LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Technical Data
Data Sheet N0744, Rev. B
 China - Germany - Korea - Singapore - United States 
 http://www.smc-diodes.com - sales@ smc-diodes.com 
MBR6030WT
MBR6030WT SCHOTTKY RECTIFIER
Characteristics
Symbol
Condition
Typ.
Max.
Units
Forward Voltage Drop(per leg) *
VF1
@ 30A, Pulse, TJ = 25 C
-
0.48
V
Reverse Current (per leg) *
IR1
@VR = rated VR Pulse
TJ = 25 C
-
25
mA
Junction Capacitance(per leg)
CT
@VR = 5V, TC = 25 C
fSIG = 1MHz
-
1600
pF
Voltage Rate of Change
dv/dt
-
-
10,000
V/s
* Pulse width < 300 µs, duty cycle < 2%
Features
Circuit Diagram
Applications
Maximum Ratings:
Characteristics
Symbol
Condition
Max.
Units
Peak Repetitive Reverse Voltage
Working Peak Reverse Voltage
DC Blocking Voltage
VRRM
VRWM
VR
-
30
V
Average Rectified Forward Current
IF (AV)
50% duty cycle @Tc=95°C,
rectangular wave form
30(Per Leg)
A
60(Per Device)
Peak One Cycle Non-Repetitive Surge
Current(Per Leg)
IFSM
8.3ms, Half Sine pulse
500
A
Electrical Characteristics:
150 C TJ operation
Low forward voltage drop
High purity, high temperature epoxy encapsulation for
enhanced mechanical strength and moisture resistance
High frequency operation
Guard ring for enhanced ruggedness and long term
reliability
This is a Pb − Free Device
All SMC parts are traceable to the wafer lot
Additional testing can be offered upon request
Switching power supply
Converters
Free-Wheeling diodes
Reverse battery protection
Center tap configuration
TO-247AD


Số phần tương tự - MBR6030WT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sangdest Microelectroni...
MBR6030WT SMC-MBR6030WT Datasheet
208Kb / 5P
Guard ring for enhanced ruggedness and long term reliability
More results

Mô tả tương tự - MBR6030WT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STPS130A STMICROELECTRONICS-STPS130A Datasheet
72Kb / 6P
SCHOTTKY RECTIFIER
Jul-1998
logo
International Rectifier
30CTQ80G IRF-30CTQ80G Datasheet
163Kb / 6P
SCHOTTKY RECTIFIER
MBR40L15CW IRF-MBR40L15CW_06 Datasheet
199Kb / 6P
SCHOTTKY RECTIFIER
MBRS140TRPBF IRF-MBRS140TRPBF Datasheet
131Kb / 7P
SCHOTTKY RECTIFIER
MBRS190TRPBF IRF-MBRS190TRPBF Datasheet
115Kb / 6P
SCHOTTKY RECTIFIER
30WQ10FNPBF IRF-30WQ10FNPBF Datasheet
174Kb / 7P
SCHOTTKY RECTIFIER
322CNQ030 IRF-322CNQ030_03 Datasheet
114Kb / 5P
SCHOTTKY RECTIFIER
logo
AUK corp
SDB2040PI AUK-SDB2040PI Datasheet
303Kb / 4P
Schottky Rectifier
logo
International Rectifier
10BQ060PBF IRF-10BQ060PBF Datasheet
115Kb / 6P
SCHOTTKY RECTIFIER
MBRB1035PBF IRF-MBRB1035PBF Datasheet
201Kb / 7P
SCHOTTKY RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com