công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UPD703003A bảng dữ liệu(PDF) 41 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện UPD703003A
Giải thích chi tiết về linh kiện  MOS INTEGRATED CIRCUIT
PDF  45 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

UPD703003A bảng dữ liệu(HTML) 41 Page - Renesas Technology Corp

Back Button UPD703003A Datasheet HTML 37Page - Renesas Technology Corp UPD703003A Datasheet HTML 38Page - Renesas Technology Corp UPD703003A Datasheet HTML 39Page - Renesas Technology Corp UPD703003A Datasheet HTML 40Page - Renesas Technology Corp UPD703003A Datasheet HTML 41Page - Renesas Technology Corp UPD703003A Datasheet HTML 42Page - Renesas Technology Corp UPD703003A Datasheet HTML 43Page - Renesas Technology Corp UPD703003A Datasheet HTML 44Page - Renesas Technology Corp UPD703003A Datasheet HTML 45Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 41 / 45 page
background image
39
µPD703003A, 703004A, 703025A, 703003A(A), 703025A(A)
Data Sheet U13188EJ6V1DS
APPENDIX NOTES ON TARGET SYSTEM DESIGN
The following shows a diagram of the connection conditions between the in-circuit emulator option board and
conversion connector. Design your system making allowances for conditions such as the form of parts mounted on
the target system as shown below.
Target system
Note YQSOCKET100SDN (included with IE-703002-MC) can be inserted here to adjust the height (height: 3.2 mm).
NQPACK100SD
YQPACK100SD
132.24 mm
Note
In-circuit emulator option board
Conversion connector
IE-703003-MC-EM1
Side view
Top view
Connection
condition diagram
In-circuit emulator
IE-703002-MC
YQGUIDE
Target system
YQPACK100SD, NQPACK100SD,
YQGUIDE
IE-703003-MC-EM1
IE-703002-MC
Pin 1 position
13.3 mm
24 mm
21.58 mm
15.24 mm
75 mm
31.84 mm
Target system
NQPACK100SD
YQPACK100SD
IE-703003-MC-EM1
Connect to
IE-703002-MC.
YQGUIDE
Pin 1 position



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com