công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UPD703003A bảng dữ liệu(PDF) 36 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện UPD703003A
Giải thích chi tiết về linh kiện  MOS INTEGRATED CIRCUIT
PDF  45 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

UPD703003A bảng dữ liệu(HTML) 36 Page - Renesas Technology Corp

Back Button UPD703003A Datasheet HTML 32Page - Renesas Technology Corp UPD703003A Datasheet HTML 33Page - Renesas Technology Corp UPD703003A Datasheet HTML 34Page - Renesas Technology Corp UPD703003A Datasheet HTML 35Page - Renesas Technology Corp UPD703003A Datasheet HTML 36Page - Renesas Technology Corp UPD703003A Datasheet HTML 37Page - Renesas Technology Corp UPD703003A Datasheet HTML 38Page - Renesas Technology Corp UPD703003A Datasheet HTML 39Page - Renesas Technology Corp UPD703003A Datasheet HTML 40Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 36 / 45 page
background image
µPD703003A, 703004A, 703025A, 703003A(A), 703025A(A)
34
Data Sheet U13188EJ6V1DS
A/D Converter Characteristics (TA = –40 to +85
°C, VDD = AVDD = 5 V ±10%, VSS = AVSS = 0 V)
Parameter
Symbol
Conditions
MIN.
TYP.
MAX.
Unit
Resolution
—
10
10
10
bit
Overall errorNote 1
—
4.5 V
≤ AVREF1 ≤ AVDD
±0.4
%FSR
—
3.5 V
≤ AVREF1 ≤ AVDD
±0.7
%FSR
Quantization error
—
±1/2
LSB
Conversion time
tCONV
4.5 V
≤ AVREF1 ≤ AVDD
60
tCYK
3.5 V
≤ AVREF1 ≤ AVDD
60
tCYK
Sampling time
tSAMP
4.5 V
≤ AVREF1 ≤ AVDD
10
tCYK
3.5 V
≤ AVREF1 ≤ AVDD
10
tCYK
Zero-scale errorNote 1
—
4.5 V
≤ AVREF1 ≤ AVDD
±1.5
±3.5
LSB
—
3.5 V
≤ AVREF1 ≤ AVDD
±1.5
±4.5
LSB
Full-scale errorNote 1
—
4.5 V
≤ AVREF1 ≤ AVDD
±1.5
±2.5
LSB
—
3.5 V
≤ AVREF1 ≤ AVDD
±1.5
±4.5
LSB
Non-linearity errorNote 1
—
4.5 V
≤ AVREF1 ≤ AVDD
±1.5
±2.5
LSB
—
3.5 V
≤ AVREF1 ≤ AVDD
±1.5
±4.5
LSB
Analog input
VIAN
–0.3
AVDD + 0.3
V
voltageNote 2
Reference voltage
AVREF1
3.5
AVDD
V
AVREF1 current
AIREF1
1.2
3.0
mA
AVDD supply current
AIDD
2.3
6.0
mA
Notes 1. Excludes quantization error.
2. When VIAN = 0, the conversion result becomes 000H.
When 0 < VIAN < AVREF1, conversion has 10-bit resolution.
When AVREF1
≤ VIAN ≤ AVDD, the conversion result becomes 3FFH.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com