công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TAS5036AIPFC bảng dữ liệu(PDF) 51 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TAS5036AIPFC
Giải thích chi tiết về linh kiện  Six Channel Digital Audio PWM Processor
PDF  62 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TAS5036AIPFC bảng dữ liệu(HTML) 51 Page - Texas Instruments

Back Button TAS5036AIPFC Datasheet HTML 47Page - Texas Instruments TAS5036AIPFC Datasheet HTML 48Page - Texas Instruments TAS5036AIPFC Datasheet HTML 49Page - Texas Instruments TAS5036AIPFC Datasheet HTML 50Page - Texas Instruments TAS5036AIPFC Datasheet HTML 51Page - Texas Instruments TAS5036AIPFC Datasheet HTML 52Page - Texas Instruments TAS5036AIPFC Datasheet HTML 53Page - Texas Instruments TAS5036AIPFC Datasheet HTML 54Page - Texas Instruments TAS5036AIPFC Datasheet HTML 55Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 51 / 62 page
background image
Specifications
45
SLES061B—November 2002—Revised January 2004
TAS5036A
5.4.3 Serial Control Port—I2C Operation
5.4.3.1
Timing Characteristics for I2C Interface Signals Over Recommended Operating
Conditions (Unless Otherwise Noted)
PARAMETER
TEST CONDITIONS
STANDARD
MODE
FAST MODE
UNIT
PARAMETER
TEST CONDITIONS
MIN
MAX
MIN
MAX
UNIT
fSCL
Frequency, SCL
0
100
0
400
kHz
tw(H)
Pulse duration, SCL high
4
0.6
µs
tw(L)
Pulse duration, SCL low
4.7
1.3
µs
tr
Rise time, SCL and SDA
1000
300
ns
tf
Fall time, SCL and SDA
300
300
ns
tsu1
Setup time, SDA to SCL
250
100
ns
th1
Hold time, SCL to SDA
0
0
ns
t(buf)
Bus free time between stop and start condition
4.7
1.3
µs
tsu2
Setup time, SCL to start condition
4.7
0.6
µs
th2
Hold time, start condition to SCL
4
0.6
µs
tsu3
Setup time, SCL to stop condition
4
0.6
µs
CL
Load capacitance for each bus line
400
400
pF
SCLK
SDA
th1
tw(L)
tf
tr
tsu
tw(H)
Figure 5−12. SCL and SDA Timing
SCLK
SDA
th2
t(buf)
tsu2
tsu3
Start Condition
Stop Condition
Figure 5−13. Start and Stop Conditions Timing



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com