công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TAS5036AIPFC bảng dữ liệu(PDF) 44 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TAS5036AIPFC
Giải thích chi tiết về linh kiện  Six Channel Digital Audio PWM Processor
PDF  62 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TAS5036AIPFC bảng dữ liệu(HTML) 44 Page - Texas Instruments

Back Button TAS5036AIPFC Datasheet HTML 40Page - Texas Instruments TAS5036AIPFC Datasheet HTML 41Page - Texas Instruments TAS5036AIPFC Datasheet HTML 42Page - Texas Instruments TAS5036AIPFC Datasheet HTML 43Page - Texas Instruments TAS5036AIPFC Datasheet HTML 44Page - Texas Instruments TAS5036AIPFC Datasheet HTML 45Page - Texas Instruments TAS5036AIPFC Datasheet HTML 46Page - Texas Instruments TAS5036AIPFC Datasheet HTML 47Page - Texas Instruments TAS5036AIPFC Datasheet HTML 48Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 44 / 62 page
background image
Specifications
38
SLES061B—November 2002—Revised January 2004
TAS5036A
5.3.3
TAS5036A/TAS5182 System Performance Measured at the Speaker Terminals
Over Recommended Operating Conditions (Unless Otherwise Noted)
(Fs = 48 kHz)
PARAMETER
TEST CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNIT
SNR (EIAJ)
A-weighted
100
dB
Dynamic range
A-weighted, -60 dB, f = 1 kHz
100
dB
THD+N
0 dB, 1 kHz
0.09%
5.4
Switching Characteristics
5.4.1
Command Sequence Timing
5.4.1.1
Reset Timing—RESET
CONTROL SIGNAL PARAMETERS OVER RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS (UNLESS OTHERWISE NOTED)
PARAMETER
TEST CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNIT
tw(RESET)
Pulse duration, RESET active
50
ns
tp(VALID_LOW)
Propagation delay
1
µs
tp(VALID_HIGH) Propagation delay
4
5
ms
td(VOLUME)
Delay time
42
65
ms
tw(RESET)
tp(VALID_HIGH)
RESET
tp(VALID_LOW)
td(VOLUME)
VALID 1−6
VOLUME 1−6
Figure 5−1. RESET Timing



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com