| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
M41T82 bảng dữ liệu(PDF) 40 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M41T82 bảng dữ liệu(HTML) 40 Page - STMicroelectronics |
|
40 / 58 page ![]() Clock operation M41T82 M41T83 40/58 Table 12. Timer countdown value register bits (addr 11h)(1) 1. Writing to the timer register will not reset the TF bit or clear the interrupt. Bit Symbol Description 7 - 0 <timer countdown value> This register holds the loaded countdown value ‘n’. Countdown period = n / source clock frequency. |