công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UPD16882GS bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện UPD16882GS
Giải thích chi tiết về linh kiện  MOS INTEGRATED CIRCUIT
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

UPD16882GS bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Renesas Technology Corp

Back Button UPD16882GS Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp UPD16882GS Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp UPD16882GS Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp UPD16882GS Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp UPD16882GS Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp UPD16882GS Datasheet HTML 10Page - Renesas Technology Corp UPD16882GS Datasheet HTML 11Page - Renesas Technology Corp UPD16882GS Datasheet HTML 12Page - Renesas Technology Corp UPD16882GS Datasheet HTML 13Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 22 page
background image
7
µµµµPD16882
Data Sheet S13966EJ1V0DS
Standard Characteristics Curves (Unless otherwise specified, TA = 25
°°°°C)
IDD and IDD (ST) vs. VDD Characteristics
IIN vs. VDD Characteristics (EC and ECR pins)
Controller block supply voltage VDD (V)
Controller block supply voltage VDD (V)
VHhys VS. VDD Characteristics
(Hole amplifier input)
VIH and VIL VS. VDD Characteristics
(ST/SP, STB, BRsel, and FGsel pins)
Controller block supply voltage VDD (V)
Controller block supply voltage VDD (V)
Ron vs. TA Characteristics
Operating ambient temperature TA (
°C)
−20
0
20
60
40
80
Controller block supply voltage VDD (V)
fPWM vs. VDD Characteristics
2.0
1.0
0
4.5
5
5.5
4.5
5
5.5
4.5
5
5.5
4.5
5
5.5
4.5
5
5.5
50
40
30
20
10
0
30
25
20
15
10
IDD
IIN
2.0
1.5
1.0
100
50
0
1.5
1.0
0.5
VIH
VIL
VH = 2.5 V
Ron
CT = 300 pF
fPWM
IDD (ST)
EC = 0.3 V, ECR = 4.0 V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com