công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UPD16882GS bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện UPD16882GS
Giải thích chi tiết về linh kiện  MOS INTEGRATED CIRCUIT
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

UPD16882GS bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Renesas Technology Corp

  UPD16882GS Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp UPD16882GS Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp UPD16882GS Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp UPD16882GS Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp UPD16882GS Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp UPD16882GS Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp UPD16882GS Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp UPD16882GS Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp UPD16882GS Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 22 page
background image
2
µµµµPD16882
Data Sheet S13966EJ1V0DS
1. ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (TA = 25
°°°°C)
Parameter
Symbol
Conditions
Ratings
Unit
VDD
Control block
−0.5 to +6.0
V
Supply voltage
VM
Motor block
−0.5 to +13.5
V
Output pin voltage
VOUT
−0.5 to +15.0
V
Input voltage
VIN
−0.5 to VDD + 0.5
V
Instantaneous output current
Note 1
IOP
PW
≤ 5 ms, Duty ≤ 10%
±2.0
A/phase
Power consumption
Note 2
PT
1.0
W
Peak junction temperature
TJ (MAX)
150
°C
Storage temperature range
Tstg
−55 to +150
°C
Notes 1. Allowable current per phase while on-board
2. When mounted on glass epoxy board (100 mm
× 100 mm × 1 mm, copper film area: 15%)
2. RECOMMENDED OPERATING RANGE
Parameter
Symbol
Conditions
MIN.
TYP.
MAX.
Unit
VDD
Control block
4.5
5.0
5.5
V
Supply voltage
VM
Motor block
10.8
12.0
13.2
V
Output pin voltage
VOUT
14.8
V
DC output current
IO (DC)
−0.5
+0.5
A/Phase
Instantaneous output
current
Note
IOP
PW
≤ 5 ms, Duty ≤ 10%
−1.5
+1.5
A/Phase
Hole bias current
IHB
10
15
mA
IND pin output current
IFG
0
±2.5
±5.0
mA
CL pin input voltage
VCL
0.1
0.4
V
Operating temperature
range
TA
−20
75
°C
Note Allowable current value per phase while on-board



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com