| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
UPD16640C bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
UPD16640C bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Renesas Technology Corp |
|
4 / 18 page ![]() Data Sheet S11269EJ1V1DS00 2 µµµµ PD16640C 1. BLOCK DIAGRAM C1 C2 C102 C103 STHR R,/L CLK Osel D00 - D05 D10 - D15 D20 - D25 STB Vsel V0 - V10 S1 S2 S3 S309 VSS2 VDD2 (3.3/5.0 V) VSS1 VDD1 (3.3 V) STHL INV 103-bit bidirectional shift register Data register Latch D/A converter Output buffer Remark /xxx indicates active low signal. |