| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
NAND01GR3B2B bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
NAND01GR3B2B bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - STMicroelectronics |
|
10 / 62 page ![]() Description NAND01G-B2B, NAND02G-B2C 10/62 Table 3. Signal Names I/O8-15 Data Input/Outputs for x16 devices I/O0-7 Data Input/Outputs, Address Inputs, or Command Inputs for x8 and x16 devices AL Address Latch Enable CL Command Latch Enable E Chip Enable R Read Enable RB Ready/Busy (open-drain output) W Write Enable WP Write Protect VDD Supply Voltage VSS Ground NC Not Connected Internally DU Do Not Use |