công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UPD78P058F bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện UPD78P058F
Giải thích chi tiết về linh kiện  MOS INTEGRATED CIRCUIT
PDF  78 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

UPD78P058F bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Renesas Technology Corp

Back Button UPD78P058F Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp UPD78P058F Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp UPD78P058F Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp UPD78P058F Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp UPD78P058F Datasheet HTML 10Page - Renesas Technology Corp UPD78P058F Datasheet HTML 11Page - Renesas Technology Corp UPD78P058F Datasheet HTML 12Page - Renesas Technology Corp UPD78P058F Datasheet HTML 13Page - Renesas Technology Corp UPD78P058F Datasheet HTML 14Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 78 page
background image
8
µPD78P058F
(2)
PROM programming mode
• 80-pin plastic QFP (14
× 14 mm, Resin thickness: 2.7 mm)
µPD78P058FGC-3B9
• 80-pin plastic QFP (14
× 14 mm, Resin thickness: 1.4 mm)
µPD78P058FGC-8BT
Cautions 1. (L)
: Individually connect to VSS via a pull-down resistor.
2. VSS
: Connect to GND.
3. RESET
: Set to low level.
4. Open
: No connection
A0 to A16
: Address Bus
RESET
: Reset
CE
: Chip Enable
VDD
: Power Supply
D0 to D7
: Data Bus
VPP
: Programming Power Supply
OE
: Output Enable
VSS
: Ground
PGM
: Program
1
21
40
80
61
60
41
20
CE
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
RESET
79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
(L)
VSS
(L)
VDD
(L)
A0
A1
(L)
(L)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com