công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

P87C58EBFFA bảng dữ liệu(PDF) 21 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện P87C58EBFFA
Giải thích chi tiết về linh kiện  CMOS single-chip 8-bit microcontrollers
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

P87C58EBFFA bảng dữ liệu(HTML) 21 Page - NXP Semiconductors

Back Button P87C58EBFFA Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors P87C58EBFFA Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors P87C58EBFFA Datasheet HTML 15Page - NXP Semiconductors P87C58EBFFA Datasheet HTML 16Page - NXP Semiconductors P87C58EBFFA Datasheet HTML 17Page - NXP Semiconductors P87C58EBFFA Datasheet HTML 18Page - NXP Semiconductors P87C58EBFFA Datasheet HTML 19Page - NXP Semiconductors P87C58EBFFA Datasheet HTML 20Page - NXP Semiconductors P87C58EBFFA Datasheet HTML 21Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 21 page
background image
Philips Semiconductors
Preliminary specification
87C54/87C58
CMOS single-chip 8-bit microcontrollers
1996 Aug 16
3-235
EPROM PROGRAMMING AND VERIFICATION CHARACTERISTICS
Tamb = 21°C to +27°C, VCC = 5V±10%, VSS = 0V (See Figure 19)
SYMBOL
PARAMETER
MIN
MAX
UNIT
VPP
Programming supply voltage
12.5
13.0
V
IPP
Programming supply current
50 1
mA
1/tCLCL
Oscillator frequency
4
6
MHz
tAVGL
Address setup to PROG low
48tCLCL
tGHAX
Address hold after PROG
48tCLCL
tDVGL
Data setup to PROG low
48tCLCL
tGHDX
Data hold after PROG
48tCLCL
tEHSH
P2.7 (ENABLE) high to VPP
48tCLCL
tSHGL
VPP setup to PROG low
10
µs
tGHSL
VPP hold after PROG
10
µs
tGLGH
PROG width
90
110
µs
tAVQV
Address to data valid
48tCLCL
tELQZ
ENABLE low to data valid
48tCLCL
tEHQZ
Data float after ENABLE
0
48tCLCL
tGHGL
PROG high to PROG low
10
µs
NOTE:
1. Not tested.
PROGRAMMING
*
VERIFICATION
*
ADDRESS
ADDRESS
DATA IN
DATA OUT
LOGIC 1
LOGIC 1
LOGIC 0
tAVQV
tEHQZ
tELQV
tSHGL
tGHSL
tGLGH
tGHGL
tAVGL
tGHAX
tDVGL
tGHDX
P1.0–P1.7
P2.0–P2.5
P3.4
(A0 – A14)
PORT 0
P0.0 – P0.7
(D0 – D7)
ALE/PROG
EA/VPP
P2.7
ENABLE
SU00180
tEHSH
*
FOR PROGRAMMING VERIFICATION SEE FIGURE 16.
FOR VERIFICATION CONDITIONS SEE FIGURE 18.
Figure 19. EPROM Programming and Verification



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com