công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

P87C58EBFFA bảng dữ liệu(PDF) 17 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện P87C58EBFFA
Giải thích chi tiết về linh kiện  CMOS single-chip 8-bit microcontrollers
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

P87C58EBFFA bảng dữ liệu(HTML) 17 Page - NXP Semiconductors

Back Button P87C58EBFFA Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors P87C58EBFFA Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors P87C58EBFFA Datasheet HTML 15Page - NXP Semiconductors P87C58EBFFA Datasheet HTML 16Page - NXP Semiconductors P87C58EBFFA Datasheet HTML 17Page - NXP Semiconductors P87C58EBFFA Datasheet HTML 18Page - NXP Semiconductors P87C58EBFFA Datasheet HTML 19Page - NXP Semiconductors P87C58EBFFA Datasheet HTML 20Page - NXP Semiconductors P87C58EBFFA Datasheet HTML 21Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 21 page
background image
Philips Semiconductors
Preliminary specification
87C54/87C58
CMOS single-chip 8-bit microcontrollers
1996 Aug 16
3-231
VCC
P0
EA
RST
XTAL1
XTAL2
VSS
VCC
VCC
VCC
ICC
(NC)
CLOCK SIGNAL
SU00719
Figure 12. ICC Test Condition, Active Mode
All other pins are disconnected
VCC
P0
EA
RST
XTAL1
XTAL2
VSS
VCC
VCC
ICC
(NC)
CLOCK SIGNAL
SU00720
Figure 13. ICC Test Condition, Idle Mode
All other pins are disconnected
VCC–0.5
0.45V
0.7VCC
0.2VCC–0.1
tCHCL
tCLCL
tCLCH
tCLCX
tCHCX
SU00015
Figure 14. Clock Signal Waveform for ICC Tests in Active and Idle Modes
tCLCH = tCHCL = 5ns
VCC
P0
EA
RST
XTAL1
XTAL2
VSS
VCC
VCC
ICC
(NC)
SU00016
Figure 15. ICC Test Condition, Power Down Mode
All other pins are disconnected. VCC = 2V to 5.5V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com