công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74ALVC574PW bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

tên linh kiện 74ALVC574PW
Giải thích chi tiết về linh kiện  Octal D-type flip-flop; positive edge-trigger; 3-state
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved

74ALVC574PW bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

  74ALVC574PW Datasheet HTML 1Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74ALVC574PW Datasheet HTML 2Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74ALVC574PW Datasheet HTML 3Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74ALVC574PW Datasheet HTML 4Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74ALVC574PW Datasheet HTML 5Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74ALVC574PW Datasheet HTML 6Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74ALVC574PW Datasheet HTML 7Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74ALVC574PW Datasheet HTML 8Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74ALVC574PW Datasheet HTML 9Page - Nexperia B.V. All rights reserved Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 15 page
background image
Nexperia
74ALVC574
Octal D-type flip-flop; positive edge-trigger; 3-state
3. Ordering information
Table 1. Ordering information
Package
Type number
Temperature range Name
Description
Version
74ALVC574D
-40 °C to +85 °C
SO20
plastic small outline package; 20 leads;
body width 7.5 mm
SOT163-1
74ALVC574PW -40 °C to +85 °C
TSSOP20
plastic thin shrink small outline package; 20 leads;
body width 4.4 mm
SOT360-1
74ALVC574BQ -40 °C to +85 °C
DHVQFN20 plastic dual in-line compatible thermal enhanced
very thin quad flat package; no leads; 20 terminals;
body 2.5 × 4.5 × 0.85 mm
SOT764-1
4. Functional diagram
mna798
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
OE
CP
Q0
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
11
1
12
13
14
15
16
17
18
19
9
8
7
6
5
4
3
2
Fig. 1. Logic symbol
mna446
12
13
14
15
16
17
18
11
C1
1
EN
1D
19
9
8
7
6
5
4
3
2
Fig. 2. IEC logic symbol
mna800
3-STATE
OUTPUTS
FF1
to
FF8
Q0
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7 12
13
14
15
16
17
18
19
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
CP
OE
9
11
1
8
7
6
5
4
3
2
Fig. 3. Functional diagram
74ALVC574
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© Nexperia B.V. 2021. All rights reserved
Product data sheet
Rev. 3 — 30 April 2021
2 / 15



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com