công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74ALVC574PW bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

tên linh kiện 74ALVC574PW
Giải thích chi tiết về linh kiện  Octal D-type flip-flop; positive edge-trigger; 3-state
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved

74ALVC574PW bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

Back Button 74ALVC574PW Datasheet HTML 6Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74ALVC574PW Datasheet HTML 7Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74ALVC574PW Datasheet HTML 8Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74ALVC574PW Datasheet HTML 9Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74ALVC574PW Datasheet HTML 10Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74ALVC574PW Datasheet HTML 11Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74ALVC574PW Datasheet HTML 12Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74ALVC574PW Datasheet HTML 13Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74ALVC574PW Datasheet HTML 14Page - Nexperia B.V. All rights reserved Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 15 page
background image
Nexperia
74ALVC574
Octal D-type flip-flop; positive edge-trigger; 3-state
11. Package outline
UNIT
A
max.
A1
A2
A3
bp
c
D(1)
E (1)
(1)
e
HE
L
Lp
Q
Z
y
w
v
θ
REFERENCES
OUTLINE
VERSION
EUROPEAN
PROJECTION
ISSUE DATE
IEC
JEDEC
JEITA
mm
inches
2.65
0.3
0.1
2.45
2.25
0.49
0.36
0.32
0.23
13.0
12.6
7.6
7.4
1.27 10.65
10.00
1.1
1.0
0.9
0.4
8
0
o
o
0.25
0.1
DIMENSIONS (inch dimensions are derived from the original mm dimensions)
Note
1. Plastic or metal protrusions of 0.15 mm (0.006 inch) maximum per side are not included.
1.1
0.4
SOT163-1
10
20
w M
bp
detail X
Z
e
11
1
D
y
0.25
075E04
MS-013
pin 1 index
0.1
0.012
0.004
0.096
0.089
0.019
0.014
0.013
0.009
0.51
0.49
0.30
0.29
0.05
1.4
0.055
0.419
0.394
0.043
0.039
0.035
0.016
0.01
0.25
0.01
0.004
0.043
0.016
0.01
0
5
10 mm
scale
X
θ
A
A1
A2
HE
Lp
Q
E
c
L
v M A
(A )
3
A
SO20: plastic small outline package; 20 leads; body width 7.5 mm
SOT163-1
99-12-27
03-02-19
Fig. 11. Package outline SOT163-1 (SO20)
74ALVC574
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© Nexperia B.V. 2021. All rights reserved
Product data sheet
Rev. 3 — 30 April 2021
10 / 15



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com