công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74AXP4T245 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

tên linh kiện 74AXP4T245
Giải thích chi tiết về linh kiện  4-bit dual supply translating transceiver; 3-state
PDF  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved

74AXP4T245 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

  74AXP4T245 Datasheet HTML 1Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74AXP4T245 Datasheet HTML 2Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74AXP4T245 Datasheet HTML 3Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74AXP4T245 Datasheet HTML 4Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74AXP4T245 Datasheet HTML 5Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74AXP4T245 Datasheet HTML 6Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74AXP4T245 Datasheet HTML 7Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74AXP4T245 Datasheet HTML 8Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74AXP4T245 Datasheet HTML 9Page - Nexperia B.V. All rights reserved Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 27 page
background image
Nexperia
74AXP4T245
4-bit dual supply translating transceiver; 3-state
3. Ordering information
Table 1. Ordering information
Package
Type number
Temperature range Name
Description
Version
74AXP4T245PW
-40 °C to +125 °C
TSSOP16
plastic thin shrink small outline package; 16 leads;
body width 4.4 mm
SOT403-1
74AXP4T245BQ
-40 °C to +125 °C
DHVQFN16 plastic dual in-line compatible thermal enhanced
very thin quad flat package; no leads; 16 terminals;
body 2.5 × 3.5 × 0.85 mm
SOT763-1
4. Functional diagram
001aak280
VCC(A)
VCC(B)
1OE
1DIR
15
2
2OE
2DIR
1A1
1A2
2A1
2A2
4
5
6
7
14
3
1B1
1B2
2B1
2B2
13
12
11
10
Fig. 1. Logic symbol
001aak281
DIR
A1
A2
B2
B1
OE
VCC(A)
VCC(B)
Fig. 2. Logic diagram (one 2-bit transceiver)
74AXP4T245
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
©
Nexperia B.V. 2020. All rights reserved
Product data sheet
Rev. 2 — 6 February 2020
2 / 27



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com