| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
UPC3221GV bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
UPC3221GV bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Renesas Technology Corp |
|
9 / 20 page ![]() MEASUREMENT CIRCUIT 1 Note Spectrum Analyzer 50 Ω 50 Ω 200 Ω 1 k Ω VAGC VCC 1 F µ 1 F µ 200 Ω 1 F µ 1 F µ 1 F µ 1 F µ 1 2 3 4 8 7 6 5 AGC AMP. Video AMP. 50 Ω Signal Generator AGC Control Note Balun Transformer: TOKO 617DB-1010 B4F (Double balanced type) MEASUREMENT CIRCUIT 2 Note 200 Ω 1 k Ω VAGC VCC 1 F µ 1 F µ 200 Ω 1 F µ 1 F µ 1 F µ 1 F µ 1 2 3 4 8 7 6 5 AGC AMP. Video AMP. 50 Ω Signal Generator 50 Ω Spectrum Analyzer 50 Ω AGC Control Note Balun Transformer: TOKO 617DB-1010 B4F (Double balanced type) Data Sheet PU10171EJ03V0DS 7 µPC3221GV |