công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TCRO2425 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Transko Electronics, Inc.

tên linh kiện TCRO2425
Giải thích chi tiết về linh kiện  SMD VOLTAGE CONTROLLED OSCILLATOR (12.7 X 12.7 X 6.0MM)
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TRANSKO [Transko Electronics, Inc.]
Trang chủ  https://www.transko.com/
Logo TRANSKO - Transko Electronics, Inc.

TCRO2425 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Transko Electronics, Inc.

  TCRO2425 Datasheet HTML 1Page - Transko Electronics, Inc. TCRO2425 Datasheet HTML 2Page - Transko Electronics, Inc. TCRO2425 Datasheet HTML 3Page - Transko Electronics, Inc. TCRO2425 Datasheet HTML 4Page - Transko Electronics, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
Transko Electronics, Inc. 3981 E. Miraloma Ave. CA 92806 USA
Tel: 714-528-8080 Fax: 714-528-8017 Website: www.transko.com E-mail: sales@transko.com
Transko Electronics, Inc. 3981 E. Miraloma Ave. Anaheim, CA 92806 USA
Tel: 714-528-8000 Fax: 714-528-8017 Website: www.transko.com E-mail: sales@transko.com
TCRO
RoHS
Compliant
Rev. 1: Oct. 2015
■ PACKAGE DIMENSION
Transko Electronics, Inc reserves the right to make changes to the product (s), service (s), and specification (s) described herein without notice. See “Terms of Sale” for details on our website.
■ TYPICAL PERFORMANCE (Tested by E5052A of Agilent)
Frequency/power, tuning sensitivity, current of TCRO845
Phase noise of TCRO845
Frequency/power, tuning sensitivity, current of TCRO3228
Phase noise of TCRO3228
Pin Configuration
P1
RF OUT
P2
Supply Voltage
P3
Tuning Voltage
All Other Pins are GND
Unit : mm
11.8
12.7
VT
RF
VCC
6.0
1.6
8.0
1
2
3
0.8
1.7
6.0
1.6
3.18
VT
RF
VCC
8.76
14.34
23.10
3.18
8.76
14.34
23.10
1.4
1.8
3.3
8.88
14.46
23.34
20.04
3.3
8.88
14.46
23.34
20.04
VCC
VT
RF
1.28(12PL)
1.5(3PL)
3.1
1.8(3PL)
2.28
(12PL)
SMD1
SMD2



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com