công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TCRO2425 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Transko Electronics, Inc.

tên linh kiện TCRO2425
Giải thích chi tiết về linh kiện  SMD VOLTAGE CONTROLLED OSCILLATOR (12.7 X 12.7 X 6.0MM)
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TRANSKO [Transko Electronics, Inc.]
Trang chủ  https://www.transko.com/
Logo TRANSKO - Transko Electronics, Inc.

TCRO2425 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Transko Electronics, Inc.

  TCRO2425 Datasheet HTML 1Page - Transko Electronics, Inc. TCRO2425 Datasheet HTML 2Page - Transko Electronics, Inc. TCRO2425 Datasheet HTML 3Page - Transko Electronics, Inc. TCRO2425 Datasheet HTML 4Page - Transko Electronics, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
Transko Electronics, Inc. 3981 E. Miraloma Ave. CA 92806 USA
Tel: 714-528-8080 Fax: 714-528-8017 Website: www.transko.com E-mail: sales@transko.com
Transko Electronics, Inc. 3981 E. Miraloma Ave. Anaheim, CA 92806 USA
Tel: 714-528-8000 Fax: 714-528-8017 Website: www.transko.com E-mail: sales@transko.com
TCRO
RoHS
Compliant
Rev. 1: Oct. 2015
Transko Electronics, Inc reserves the right to make changes to the product (s), service (s), and specification (s) described herein without notice. See “Terms of Sale” for details on our website.
MODEL
FREQ.
(MHz)
TUNING
VOLTAGE
(V)
TUNING
SENSITIVITY
(MHz/V)
POWER
OUTPUT
(dBm) Typ
FREQ.
DRIFT
(MHz) Typ
PHASE NOISE
@10/100kHz
(dBc/Hz) Typ
HARMONICS
(dBc )Typ
POWER
SUPPLY
(V/mA)max
INPUT
CAPACITANCE
(pF) Typ
PKG
TCRO3000
2995-3005
0.5-4.5
5
6
6
-
115/-135
-
15
5/30
56
SMD1
TCRO346
3018-3074
0.5-4.5
29
5
8
-
111/-131
-
15
9/30
56
SMD1
TCRO3052.5
3052.5
0.5-4.5
8
6
6
-
116/-136
-
15
5/30
56
SMD1
TCRO3100
3070-3130
0-12
9
6
6
-
112/-132
-
15
5/30
56
SMD1
TCRO3100W
2900-3300
0-15
20-40
5±2
10
-
102/-132
-
15
5/30
56
SMD1
TCRO3135
3100-3170
0.5-4.5
26
8
8
-
109/-129
-
15
9/30
56
SMD1
TCRO3150
3145-3155
0.5-4.5
8
6
6
-
113/-133
-
15
5/30
56
SMD1
TCRO3175
3165-3185
0.5-4.5
8
6
6
-
114/-134
-
15
5/30
56
SMD1
TCRO3200
3190-3210
0.5-4.5
10
8
6
-
114/-134
-
15
5/30
56
SMD1
TCRO3228
3200-3255
0.5-4.5
20
9
9
-
112/-132
-
15
9/30
56
SMD1
TCRO3250
3240-3260
0.5-4.5
13
8
6
-
112/-132
-
15
5/30
56
SMD1
TCRO3300
3295-3305
0.5-4.5
9
6
6
-
111/-131
-
15
5/30
56
SMD1
TCRO3317
3293-3340
0.5-4.5
16
5
8
-
112/-132
-
15
5/30
56
SMD1
TCRO3330
3320-3340
0.5-4.5
8
6
6
-
110/-130
-
15
5/30
56
SMD1
TCRO3340
3330-3350
0.5-4.5
16
9
7
-
112/-132
-
15
5/30
56
SMD1
TCRO3350
3340-3360
0.5-4.5
16
8
7
-
111/-131
-
15
5/30
56
SMD1
TCRO3370
3355-3385
0.5-4.5
17
7
7
-
112/-132
-
15
5/30
56
SMD1
TCRO3420
3410-3430
0.5-4.5
8
10
8
-
108/-128
-
15
8/30
56
SMD1
TCRO3480
3470-3490
0.5-4.5
10
7
5
-
112/-132
-
15
5/26
56
SMD1
TCRO3500
3500
0-8
5
9
6
-
113/-133
-
20
8/30
56
SMD1
TCRO3570
3560-3580
0.5-4.5
10
6
8
-
108/-128
-
20
5/30
56
SMD1
TCRO3600
3590-3610
0.5-4.5
10
4
8
-
106/-126
-
20
5/30
56
SMD1
TCRO3620
3610-3630
0.5-4.5
8
7
6
-
110/-130
-
20
5/28
56
SMD1
TCRO3670
3665-3775
0.5-4.5
5
6
6
-
113/-133
-
20
8/30
56
SMD1
TCRO3760
3750-3770
0.5-4.5
8
7
6
-
110/-130
-
20
5/28
56
SMD1
TCRO3800
3790-3810
0.5-4.5
8
7
6
-
108/-128
-
20
5/30
56
SMD1
TCRO3862.5
3862.5
0.5-4.5
5
7
6
-
108/-128
-
20
5/30
56
SMD1
TCRO3890
3880-3900
0.5-4.5
8
7
6
-
106/-126
-
20
5/30
56
SMD1
TCRO3898
3888-3908
0.5-4.5
10
6
8
-
106/-126
-
20
5/30
56
SMD1
TCRO3900
3890-3910
0.5-4.5
12
7
8
-
107/-127
-
20
5/30
56
SMD1
TCRO4000
3995-4005
0.5-4.5
6
4
8
-
108/-128
-
20
5/30
56
SMD1
TCRO4050
4045-4055
0.5-4.5
6
4
8
-
107/-127
-
20
5/25
56
SMD1
TCRO4100
4100
0-5
8
6
10
-
105/-125
-
20
12/30
56
SMD1
TCRO4220
4220
0.5-4.5
8
5
10
-
108/-128
-
20
5/30
56
SMD1
TCRO4300
4290-4310
0.5-4.5
10
5
14
-
102/-122
-
20
5/25
56
SMD1
TCRO4350
4340-4360
0.5-4.5
10
5
14
-
102/-122
-
20
5/25
56
SMD1
TCRO4400
4400
0.5-4.5
4
5
8
-
108/-128
-
20
5/30
56
SMD1
TCRO4700
4695-4705
0.5-4.5
5
6
10
-
105/-125
-
20
5/25
56
SMD1
TCRO4800
4780-4820
0-12
8
2
14
-
102/-122
-
20
5/30
56
SMD1
TCRO5000
5000
0.5-4.5
9
2
16
-
103/-123
-
20
5/30
56
SMD1
TCRO5120
5120
0.5-4.5
10
5
18
-
100/-120
-
20
5/30
56
SMD1



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com