| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
L6714 bảng dữ liệu(PDF) 18 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L6714 bảng dữ liệu(HTML) 18 Page - STMicroelectronics |
|
18 / 70 page ![]() VID Tables L6714 18/70 1 7 1.46875 5 7 1.06875 9 7 0.66875 D 7 0.26875 1 8 1.46250 5 8 1.06250 9 8 0.66250 D 8 0.26250 1 9 1.45625 5 9 1.05625 9 9 0.65625 D 9 0.25625 1 A 1.45000 5 A 1.05000 9 A 0.65000 D A 0.25000 1 B 1.44375 5 B 1.04375 9 B 0.64375 D B 0.24375 1 C 1.43750 5 C 1.03750 9 C 0.63750 D C 0.23750 1 D 1.43125 5 D 1.03125 9 D 0.63125 D D 0.23125 1 E 1.42500 5 E 1.02500 9 E 0.62500 D E 0.22500 1 F 1.41875 5 F 1.01875 9 F 0.61875 D F 0.21875 2 0 1.41250 6 0 1.01250 A 0 0.61250 E 0 0.21250 2 1 1.40625 6 1 1.00625 A 1 0.60625 E 1 0.20625 2 2 1.40000 6 2 1.00000 A 2 0.60000 E 2 0.20000 2 3 1.39375 6 3 0.99375 A 3 0.59375 E 3 0.19375 2 4 1.38750 6 4 0.98750 A 4 0.58750 E 4 0.18750 2 5 1.38125 6 5 0.98125 A 5 0.58125 E 5 0.18125 2 6 1.37500 6 6 0.97500 A 6 0.57500 E 6 0.17500 2 7 1.36875 6 7 0.96875 A 7 0.56875 E 7 0.16875 2 8 1.36250 6 8 0.96250 A 8 0.56250 E 8 0.16250 2 9 1.35625 6 9 0.95625 A 9 0.55625 E 9 0.15625 2 A 1.35000 6 A 0.95000 A A 0.55000 E A 0.15000 2 B 1.34375 6 B 0.94375 A B 0.54375 E B 0.14375 2 C 1.33750 6 C 0.93750 A C 0.53750 E C 0.13750 2 D 1.33125 6 D 0.93125 A D 0.53125 E D 0.13125 2 E 1.32500 6 E 0.92500 A E 0.52500 E E 0.12500 2 F 1.31875 6 F 0.91875 A F 0.51875 E F 0.11875 3 0 1.31250 7 0 0.91250 B 0 0.51250 F 0 0.11250 3 1 1.30625 7 1 0.90625 B 1 0.50625 F 1 0.10625 3 2 1.30000 7 2 0.90000 B 2 0.50000 F 2 0.10000 3 3 1.29375 7 3 0.89375 B 3 0.49375 F 3 0.09375 3 4 1.28750 7 4 0.88750 B 4 0.48750 F 4 0.08750 3 5 1.28125 7 5 0.88125 B 5 0.48125 F 5 0.08125 3 6 1.27500 7 6 0.87500 B 6 0.47500 F 6 0.07500 3 7 1.26875 7 7 0.86875 B 7 0.46875 F 7 0.06875 Table 6. Voltage Identification (VID) for Intel VR11 mode (See Note). HEX Code Output voltage (1) HEX Code Output voltage (1) HEX Code Output voltage (1) HEX Code Output voltage (1) |