công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74LVC2G125GS bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

tên linh kiện 74LVC2G125GS
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual bus buffer/line driver; 3-state
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved

74LVC2G125GS bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

Back Button 74LVC2G125GS Datasheet HTML 9Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC2G125GS Datasheet HTML 10Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC2G125GS Datasheet HTML 11Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC2G125GS Datasheet HTML 12Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC2G125GS Datasheet HTML 13Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC2G125GS Datasheet HTML 14Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC2G125GS Datasheet HTML 15Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC2G125GS Datasheet HTML 16Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC2G125GS Datasheet HTML 17Page - Nexperia B.V. All rights reserved  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 17 page
background image
Nexperia
74LVC2G125
Dual bus buffer/line driver; 3-state
References
Outline
version
European
projection
Issue date
IEC
JEDEC
JEITA
SOT1116
sot1116_po
10-04-02
10-04-07
Unit
mm
max
nom
min
0.35 0.04
1.25
1.20
1.15
1.05
1.00
0.95
0.55 0.3
0.40
0.35
0.32
A(1)
Dimensions
Note
1. Including plating thickness.
2. Visible depending upon used manufacturing technology.
XSON8: extremely thin small outline package; no leads;
8 terminals; body 1.2 x 1.0 x 0.35 mm
SOT1116
A1
b
0.20
0.15
0.12
D
E
e
e1
L
0.35
0.30
0.27
L1
0
0.5
1 mm
scale
terminal 1
index area
E
D
(4×)(2)
(8×)(2)
A1 A
e1
e1
e1
e
L
L1
b
4
3
2
1
5
6
7
8
Fig. 12. Package outline SOT1116 (XSON8)
74LVC2G125
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© Nexperia B.V. 2021. All rights reserved
Product data sheet
Rev. 17 — 26 July 2021
13 / 17



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com