công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

L8C201PC15 bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - LOGIC Devices Incorporated

tên linh kiện L8C201PC15
Giải thích chi tiết về linh kiện  512/1K/2K/4K x 9-bit Asynchronous FIFO
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LODEV [LOGIC Devices Incorporated]
Trang chủ  http://www.logicdevices.com
Logo LODEV - LOGIC Devices Incorporated

L8C201PC15 bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - LOGIC Devices Incorporated

Back Button L8C201PC15 Datasheet HTML 11Page - LOGIC Devices Incorporated L8C201PC15 Datasheet HTML 12Page - LOGIC Devices Incorporated L8C201PC15 Datasheet HTML 13Page - LOGIC Devices Incorporated L8C201PC15 Datasheet HTML 14Page - LOGIC Devices Incorporated L8C201PC15 Datasheet HTML 15Page - LOGIC Devices Incorporated L8C201PC15 Datasheet HTML 16Page - LOGIC Devices Incorporated L8C201PC15 Datasheet HTML 17Page - LOGIC Devices Incorporated L8C201PC15 Datasheet HTML 18Page - LOGIC Devices Incorporated L8C201PC15 Datasheet HTML 19Page - LOGIC Devices Incorporated Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 22 page
background image
DEVICES INCORPORATED
15
L8C201/202/203/204
512/1K/2K/4K x 9-bit Asynchronous FIFO
03/04/99–LDS.8C201/2/3/4-H
FIFO Products
0°C to +70°C — COMMERCIAL SCREENING
–40°C to +85°C — COMMERCIAL SCREENING
L8C201 — ORDERING INFORMATION
28-pin — 0.3" wide
28-pin — 0.6" wide
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
W
D8
D3
D2
D1
D0
XI
FF
Q0
Q1
Q2
Q3
Q8
GND
VCC
D4
D5
D6
D7
FL/RT
RS
EF
XO/HF
Q7
Q6
Q5
Q4
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
W
D8
D3
D2
D1
D0
XI
FF
Q0
Q1
Q2
Q3
Q8
GND
VCC
D4
D5
D6
D7
FL/RT
RS
EF
XO/HF
Q7
Q6
Q5
Q4
R
Speed
25 ns
15 ns
12 ns
10 ns
25 ns
15 ns
12 ns
10 ns
Plastic DIP
(P10)
L8C201PC25
L8C201PC15
L8C201PC12
L8C201PC10
L8C201PI25
L8C201PI15
L8C201PI12
L8C201PI10
Plastic DIP
(P9)
L8C201NC25
L8C201NC15
L8C201NC12
L8C201NC10
L8C201NI25
L8C201NI15
L8C201NI12
L8C201NI10



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com