công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CAB760M12HM3 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - WOLFSPEED, INC.

tên linh kiện CAB760M12HM3
Giải thích chi tiết về linh kiện  1200 V, 760 A, Silicon Carbide High-Performance, Half-Bridge Module
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WOLFSPEED [WOLFSPEED, INC.]
Trang chủ  https://www.wolfspeed.com/
Logo WOLFSPEED - WOLFSPEED, INC.

CAB760M12HM3 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - WOLFSPEED, INC.

Back Button CAB760M12HM3 Datasheet HTML 3Page - WOLFSPEED, INC. CAB760M12HM3 Datasheet HTML 4Page - WOLFSPEED, INC. CAB760M12HM3 Datasheet HTML 5Page - WOLFSPEED, INC. CAB760M12HM3 Datasheet HTML 6Page - WOLFSPEED, INC. CAB760M12HM3 Datasheet HTML 7Page - WOLFSPEED, INC. CAB760M12HM3 Datasheet HTML 8Page - WOLFSPEED, INC. CAB760M12HM3 Datasheet HTML 9Page - WOLFSPEED, INC. CAB760M12HM3 Datasheet HTML 10Page - WOLFSPEED, INC. CAB760M12HM3 Datasheet HTML 11Page - WOLFSPEED, INC.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 11 page
background image
Copyright ©2022 Cree, Inc. All rights reserved. The information in this document is subject to change without notice. Cree®, the Cree logo, Wolfspeed®, and the Wolfspeed logo
are registered trademarks of Cree, Inc.
9
Rev. 1, 2022-02-25
CAB760M12HM3
4600 Silicon Dr., Durham, NC 27703
Figure 31. Turn-on Transient Definitions
Definitions
Figure 30. Turn-off Transient Definitions
Figure 32. Reverse Recovery Definitions
Figure 33. VGS Transient Definitions



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com