công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TPS73047DBVT bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TPS73047DBVT
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW-NOISE, HIGH PSRR, RF 200-mA LOW-DROPOUT LINEAR REGULATORS
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TPS73047DBVT bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Texas Instruments

  TPS73047DBVT Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments TPS73047DBVT Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments TPS73047DBVT Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TPS73047DBVT Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TPS73047DBVT Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TPS73047DBVT Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TPS73047DBVT Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TPS73047DBVT Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TPS73047DBVT Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 16 page
background image
www.ti.com
FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAMS
ADJUSTABLE VERSION
_
+
Thermal
Shutdown
Bandgap
Reference
1.22V
Current
Sense
R2
GND
EN
SHUTDOWN
Vref
UVLO
ILIM
External to
the Device
R1
UVLO
2.45V
250 k
Ω
NR
FB
59 k
QuickStart
OUT
IN
IN
FIXED VERSION
_
+
Thermal
Shutdown
Current
Sense
R1
R2
GND
EN
SHUTDOWN
Vref
UVLO
ILIM
250 k
Ω
NR
QuickStart
Bandgap
Reference
1.22V
UVLO
2.45V
R2 = 40 k
Ω
IN
IN
OUT
TPS730xx
SBVS054G – NOVEMBER 2004 – REVISED DECEMBER 2006
Table 1. Terminal Functions
TERMINAL
SOT23
SOT23
WCSP
NAME
ADJ
FIXED
FIXED
DESCRIPTION
Connecting an external capacitor to this pin bypasses noise generated by the internal
NR
4
4
B2
bandgap. This improves power-supply rejection and reduces output noise.
Driving the enable pin (EN) high turns on the regulator. Driving this pin low puts the regulator
EN
3
3
A3
into shutdown mode. EN can be connected to IN if not used.
FB
5
N/A
N/A
This terminal is the feedback input voltage for the adjustable device.
GND
2
2
A1
Regulator ground
IN
1
1
C3
Input to the device.
OUT
6
5
C1
Output of the regulator.
4
Submit Documentation Feedback



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com