công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

P89C51BA bảng dữ liệu(PDF) 32 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện P89C51BA
Giải thích chi tiết về linh kiện  80C51 8-bit microcontroller family 4K/8K/16K/32K Flash
PDF  39 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

P89C51BA bảng dữ liệu(HTML) 32 Page - NXP Semiconductors

Back Button P89C51BA Datasheet HTML 28Page - NXP Semiconductors P89C51BA Datasheet HTML 29Page - NXP Semiconductors P89C51BA Datasheet HTML 30Page - NXP Semiconductors P89C51BA Datasheet HTML 31Page - NXP Semiconductors P89C51BA Datasheet HTML 32Page - NXP Semiconductors P89C51BA Datasheet HTML 33Page - NXP Semiconductors P89C51BA Datasheet HTML 34Page - NXP Semiconductors P89C51BA Datasheet HTML 35Page - NXP Semiconductors P89C51BA Datasheet HTML 36Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 32 / 39 page
background image
Philips Semiconductors
Product data
89C51/89C52/89C54/89C58
80C51 8-bit microcontroller family
4K/8K/16K/32K Flash
2002 Jan 15
32
VCC–0.5
0.45V
0.2VCC+0.9
0.2VCC–0.1
NOTE:
AC inputs during testing are driven at VCC –0.5 for a logic ‘1’ and 0.45V for a logic ‘0’.
Timing measurements are made at VIH min for a logic ‘1’ and VIL max for a logic ‘0’.
SU00717
Figure 23. AC Testing Input/Output
VLOAD
VLOAD+0.1V
VLOAD–0.1V
VOH–0.1V
VOL+0.1V
NOTE:
TIMING
REFERENCE
POINTS
For timing purposes, a port is no longer floating when a 100mV change from
load voltage occurs, and begins to float when a 100mV change from the loaded
VOH/VOL level occurs. IOH/IOL ≥ ±20mA.
SU00718
Figure 24. Float Waveform
4
8
12
16
20
24
28
32
36
60
50
40
30
20
10
Frequency at XTAL1 (MHz)
ICC (mA)
SU01495
Icc IDLE MODE (TYP.)
Icc MAX ACTIVE MODE (TYP.)
Icc MAX. ACTIVE MODE
Icc MAX. IDLE MODE
55
45
35
25
15
5
0
Figure 25. ICC vs. FREQ
Valid only within frequency specifications of the device under test



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com