công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SC4959 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện 2SC4959
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon Transistor
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

2SC4959 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Renesas Technology Corp

Back Button 2SC4959 Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp 2SC4959 Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp 2SC4959 Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp 2SC4959 Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp 2SC4959 Datasheet HTML 10Page - Renesas Technology Corp 2SC4959 Datasheet HTML 11Page - Renesas Technology Corp 2SC4959 Datasheet HTML 12Page - Renesas Technology Corp 2SC4959 Datasheet HTML 13Page - Renesas Technology Corp 2SC4959 Datasheet HTML 14Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 14 page
background image
8
µµµµPA832TF
S-PARAMETERS Q1
VCE = 3 V, IC = 5 mA, Z0 = 50
Ω
FREQUENCY
S11
S21
S12
S22
GHz
MAG
ANG
MAG
ANG
MAG
ANG
MAG
ANG
.10
.20
.30
.40
.50
.60
.70
.80
.90
1.00
1.10
1.20
1.30
1.40
1.50
1.60
1.70
1.80
1.90
2.00
2.10
2.20
2.30
2.40
2.50
2.60
2.70
2.80
2.90
3.00
.84
.74
.65
.60
.57
.55
.54
.54
.54
.54
.55
.55
.56
.57
.58
.59
.60
.61
.62
.63
.64
.65
.66
.67
.68
.68
.69
.70
.71
.72
−37.26
−70.72
−100.14
−122.73
−139.98
−153.16
−163.95
−173.01
179.14
172.20
165.80
160.12
154.92
150.12
145.43
141.31
137.23
133.70
130.17
126.82
123.64
120.71
117.99
115.08
112.54
110.13
107.78
105.52
103.31
101.25
10.52
9.17
7.97
6.76
5.74
4.95
4.33
3.85
3.44
3.13
2.86
2.63
2.43
2.27
2.12
1.99
1.88
1.78
1.68
1.60
1.53
1.46
1.40
1.33
1.28
1.23
1.18
1.14
1.10
1.06
150.99
131.67
116.47
105.34
96.73
89.92
84.13
78.92
74.44
70.19
66.20
62.35
58.82
55.44
51.94
48.73
45.70
42.72
39.69
37.07
34.06
31.55
28.81
26.41
23.75
21.72
19.41
17.04
15.04
12.85
.04
.06
.07
.08
.09
.09
.10
.10
.11
.11
.12
.12
.13
.13
.14
.15
.15
.16
.16
.17
.18
.18
.19
.20
.21
.21
.22
.23
.23
.24
67.19
52.38
44.81
41.17
39.62
38.83
38.89
39.22
40.21
40.98
41.45
42.12
42.51
43.29
43.44
43.67
44.06
44.00
43.77
43.80
43.62
43.25
42.92
42.38
41.92
41.46
40.69
39.95
39.10
38.40
.89
.72
.58
.48
.42
.37
.34
.31
.30
.28
.27
.26
.25
.24
.23
.23
.22
.22
.22
.22
.22
.22
.22
.22
.22
.22
.23
.24
.24
.25
−23.52
−38.66
−46.62
−51.47
−54.25
−56.48
−58.22
−59.93
−61.82
−63.63
−65.68
−68.02
−70.57
−73.51
−76.52
−80.31
−84.21
−88.16
−92.09
−96.22
−101.16
−105.74
−110.57
−115.34
−120.22
−125.18
−130.36
−134.71
−139.65
−144.01
VCE = 3 V, IC = 7 mA, Z0 = 50
Ω
FREQUENCY
S11
S21
S12
S22
GHz
MAG
ANG
MAG
ANG
MAG
ANG
MAG
ANG
.10
.20
.30
.40
.50
.60
.70
.80
.90
1.00
1.10
1.20
1.30
1.40
1.50
1.60
1.70
1.80
1.90
2.00
2.10
2.20
2.30
2.40
2.50
2.60
2.70
2.80
2.90
3.00
.79
.67
.59
.55
.52
.52
.51
.51
.52
.52
.53
.54
.54
.55
.56
.57
.58
.59
.60
.61
.62
.63
.64
.65
.66
.67
.68
.69
.70
.71
−44.32
−82.73
−113.49
−134.72
−150.16
−161.98
−171.56
−179.64
173.30
167.06
161.26
156.05
151.22
146.81
142.49
138.66
134.85
131.54
128.16
125.10
122.05
119.27
116.70
113.87
111.51
109.16
106.97
104.65
102.63
100.68
13.71
11.45
9.41
7.67
6.37
5.44
4.71
4.17
3.73
3.38
3.08
2.83
2.61
2.44
2.28
2.14
2.02
1.91
1.81
1.72
1.64
1.57
1.50
1.43
1.37
1.32
1.27
1.22
1.18
1.14
146.95
126.15
111.03
100.87
93.24
87.20
81.95
77.28
73.14
69.28
65.48
61.95
58.77
55.41
52.20
49.11
46.08
43.25
40.43
37.91
34.92
32.41
29.76
27.41
25.17
22.83
20.70
18.35
16.37
14.21
.04
.05
.07
.07
.08
.08
.09
.10
.10
.11
.12
.12
.13
.14
.14
.15
.16
.17
.17
.18
.19
.20
.20
.21
.22
.22
.23
.24
.25
.25
64.19
50.70
45.71
44.09
43.89
44.29
44.90
45.68
46.53
47.24
47.44
47.51
47.41
47.76
47.48
47.27
47.00
46.66
45.91
45.50
44.78
44.24
43.38
42.59
41.98
41.02
40.16
39.22
38.29
37.45
.84
.64
.49
.40
.35
.31
.28
.26
.24
.23
.22
.21
.20
.19
.19
.18
.18
.18
.18
.18
.18
.18
.18
.18
.19
.19
.20
.21
.22
.23
−28.71
−44.98
−52.71
−57.18
−59.82
−62.08
−63.86
−65.85
−67.95
−70.01
−72.42
−75.34
−78.33
−81.85
−85.78
−90.06
−94.72
−99.13
−103.95
−108.59
−114.11
−118.98
−124.21
−129.50
−134.34
−139.54
−144.26
−148.76
−153.16
−157.18



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com