| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
VS6524 bảng dữ liệu(PDF) 47 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
VS6524 bảng dữ liệu(HTML) 47 Page - STMicroelectronics |
|
47 / 70 page ![]() VL6524/VS6524 Register map 47/70 bdataFormat0 0x0396 R/W C 0x01 0x00 = YCbCr_JFIF 0x01 = YCbCr_Rec601 0x02 = YCbCr_Custom 0x03 = RGB_565 0x04 = RGB_565_Custom 0x05 = RGB_444 0x06 = RGB_444_Custom 0x07 = reserved 0x08 = Bayer output VP bBayerOutput Alignment0 0x398 R/W C 0x04 0x04 = Bayer output right shifted 0x05 = Bayer output left shifted bContrast0 0x039a I 0x79 Contrast control (%) bColorSaturation0 0x039c I 0x7d Color saturation control (%) bGamma0 0x039e I 0x0f Gamma settings 0x00 = Gamma_Linear 0x10 = Gamma SMPTE 240M 0x1F = Gamma_Max fHorizontaiMirror0 0x03a0 B 0x00 Horizontal mirror control, 0x00 = False - 0x01 = True fVerticalFlip0 0x03a2 B 0x00 Vertical mirror control, 0x00 = False - 0x01= True Table 16. Pipe setup bank0 control Name Index R/W Data Type Format default Description |