| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AD9640/PCB bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AD9640/PCB bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - Analog Devices |
|
15 / 41 page ![]() Preliminary Technical Data AD9640 Rev. PrD | Page 15 of 41 TIMING DIAGRAMS CLK+ DCO DATA N N+ 1 N+ 2 N+ 3 N+ 4 N+ 5 N+ 6 N+ 7 N+ 8 N – 12 N – 11 N – 10 N – 9 N – 8 N – 7 N – 6 N – 5 N – 4 N – 13 CLK– tCLK tPD tS tH tDCO tCLK tA Figure18. Data and Fast Detect Output Timing Figure 39. Reset Timing Requirements Figure 20. SYNC Input Timing |