công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HEF4538B bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

tên linh kiện HEF4538B
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual precision monostable multivibrator
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved

HEF4538B bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

  HEF4538B Datasheet HTML 1Page - Nexperia B.V. All rights reserved HEF4538B Datasheet HTML 2Page - Nexperia B.V. All rights reserved HEF4538B Datasheet HTML 3Page - Nexperia B.V. All rights reserved HEF4538B Datasheet HTML 4Page - Nexperia B.V. All rights reserved HEF4538B Datasheet HTML 5Page - Nexperia B.V. All rights reserved HEF4538B Datasheet HTML 6Page - Nexperia B.V. All rights reserved HEF4538B Datasheet HTML 7Page - Nexperia B.V. All rights reserved HEF4538B Datasheet HTML 8Page - Nexperia B.V. All rights reserved HEF4538B Datasheet HTML 9Page - Nexperia B.V. All rights reserved Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 14 page
background image
Nexperia
HEF4538B
Dual precision monostable multivibrator
001aae737
(1)
(3)
(5)
(4)
(1)
(2)
(1)
Vref1
T
Vref2
Vref2
Vref1
T
T
nA input
nB input
nCD input
nREXT/CEXT input
nQ output
(1) Positive edge triggering.
(2) Positive edge re-triggering (pulse lengthening).
(3) Negative edge triggering.
(4) Reset (pulse shortening).
(5) T = REXT × CEXT.
Fig. 4. Timing diagram
001aae735
nCD
nA
nB
nCEXT
VDD
nREXT/CEXT
REXT
CEXT
nQ
nQ
T
T = REXT × CEXT
Fig. 5. Connection of the external timing components REXT and CEXT
7. Limiting values
Table 4. Limiting values
In accordance with the Absolute Maximum Rating System (IEC 60134). Voltages are referenced to VSS = 0 V (ground)
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Max
Unit
VDD
supply voltage
-0.5
+18
V
IIK
input clamping current
VI < -0.5 V or VI > VDD + 0.5 V
-
±10
mA
VI
input voltage
-0.5
VDD + 0.5 V
IOK
output clamping current
VI < -0.5 V or VI > VDD + 0.5 V
-
±10
mA
II/O
input/output current
-
±10
mA
IDD
supply current
-
50
mA
Tstg
storage temperature
-65
+150
°C
Tamb
ambient temperature
-40
+125
°C
Ptot
total power dissipation
Tamb = -40 °C to +125 °C
[1]
-
500
mW
P
power dissipation
per output
-
100
mW
[1] For SOT109-1 (SO16) package: Ptot derates linearly with 12.4 mW/K above 110 °C.
HEF4538B
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© Nexperia B.V. 2022. All rights reserved
Product data sheet
Rev. 12 — 4 March 2022
4 / 14



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com