| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
BLF246B bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
BLF246B bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - NXP Semiconductors |
|
7 / 16 page ![]() 2000 Feb 04 7 Philips Semiconductors Product specification VHF push-pull power MOS transistor BLF246B Fig.11 Test circuit for class-B operation. f = 175 MHz. MGR749 handbook, full pagewidth C1 C15 C14 L12 R7 R3 R1 +VD +VG R5 C13 C12 C11 C2 C25 C26 C3 C6 C4 C5 C21 C22 C23 C24 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L16 L17 L18 L19 L20 L21 L22 L23 L24 C8 50 Ω output 50 Ω input C7 C16 C17 L15 L14 L13 R8 R4 R2 +VD +VG R6 C18 C20 C19 C9 C10 |