công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PSGS4M-RJ45S-4413-1M bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Turck, Inc.

tên linh kiện PSGS4M-RJ45S-4413-1M
Giải thích chi tiết về linh kiện  Compact Multiprotocol I/O Module for Ethernet 8 Universal Digital Channels, Configurable as PNP Inputs or 2 A Outputs
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TURCK [Turck, Inc.]
Trang chủ  https://www.turck.us/en/index.php
Logo TURCK - Turck, Inc.

PSGS4M-RJ45S-4413-1M bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Turck, Inc.

  PSGS4M-RJ45S-4413-1M Datasheet HTML 1Page - Turck, Inc. PSGS4M-RJ45S-4413-1M Datasheet HTML 2Page - Turck, Inc. PSGS4M-RJ45S-4413-1M Datasheet HTML 3Page - Turck, Inc. PSGS4M-RJ45S-4413-1M Datasheet HTML 4Page - Turck, Inc. PSGS4M-RJ45S-4413-1M Datasheet HTML 5Page - Turck, Inc. PSGS4M-RJ45S-4413-1M Datasheet HTML 6Page - Turck, Inc. PSGS4M-RJ45S-4413-1M Datasheet HTML 7Page - Turck, Inc. PSGS4M-RJ45S-4413-1M Datasheet HTML 8Page - Turck, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
Compact Multiprotocol I/O Module for Ethernet
8 Universal Digital Channels, Configurable as PNP Inputs or 2 A Outputs
TBEN-S1-8DXP
4 / 8
Hans Turck GmbH & Co.KG ñ D-45472 Mülheim an der Ruhr ñ Witzlebenstraße 7 ñ Tel. 0208 4952-0 ñ Fax 0208 4952-264 ñ more@turck.com ñ www.turck.com
Accessories
It is strongly recommended to use only ready-made Ethernet ca-
bles!
Ethernet cable (example):
M8-M8:
PSGS4M-PSGS4M-4413-1M
Ident. no. U-55718
M8-RJ45:
PSGS4M-RJ45S-4413-1M
Ident. no.: U-55725
M8-M12:
RSSD-PSGS4M-4413-1M
Ident. no.: U-58840
M8 x 1 Ethernet
Accessories
Actuator and sensor cable/PUR cable (example):
M8 - open end
ID No. 6625562 PSG3M-2/TXL
M8-M8
ID No. 6625665 PKG3M-0,3-PSG3M/TXL
ID No. 6627137 PKG3M-3-PSG3M/TXL
M8 x 1 I/O Port
Accessories
Power supply cable (example):
M8-M8 2 M (2.0 Amp)
PKG 4M-2-PSG 4M
Ident. No. U99-10815
M8-M8 2 M (4.0 Amp)
PKGC 4M-2-PSGC 4M
Ident. No. U-82319
M8 x 1 Voltage Supply



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8