công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PSGS4M-RJ45S-4413-1M bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Turck, Inc.

tên linh kiện PSGS4M-RJ45S-4413-1M
Giải thích chi tiết về linh kiện  Compact Multiprotocol I/O Module for Ethernet 8 Universal Digital Channels, Configurable as PNP Inputs or 2 A Outputs
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TURCK [Turck, Inc.]
Trang chủ  https://www.turck.us/en/index.php
Logo TURCK - Turck, Inc.

PSGS4M-RJ45S-4413-1M bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Turck, Inc.

  PSGS4M-RJ45S-4413-1M Datasheet HTML 1Page - Turck, Inc. PSGS4M-RJ45S-4413-1M Datasheet HTML 2Page - Turck, Inc. PSGS4M-RJ45S-4413-1M Datasheet HTML 3Page - Turck, Inc. PSGS4M-RJ45S-4413-1M Datasheet HTML 4Page - Turck, Inc. PSGS4M-RJ45S-4413-1M Datasheet HTML 5Page - Turck, Inc. PSGS4M-RJ45S-4413-1M Datasheet HTML 6Page - Turck, Inc. PSGS4M-RJ45S-4413-1M Datasheet HTML 7Page - Turck, Inc. PSGS4M-RJ45S-4413-1M Datasheet HTML 8Page - Turck, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
Compact Multiprotocol I/O Module for Ethernet
8 Universal Digital Channels, Configurable as PNP Inputs or 2 A Outputs
TBEN-S1-8DXP
3 / 8
Hans Turck GmbH & Co.KG ñ D-45472 Mülheim an der Ruhr ñ Witzlebenstraße 7 ñ Tel. 0208 4952-0 ñ Fax 0208 4952-264 ñ more@turck.com ñ www.turck.com
Note the numbering of the IO range:
From firmware version 3.1.4.0 and higher slots C0
to C7 and channels CH0 to CH7 are counted. For
more details on the corresponding change see man-
ual.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8