công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SCM69C433 bảng dữ liệu(PDF) 18 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện SCM69C433
Giải thích chi tiết về linh kiện  16K x 64 CAM
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

SCM69C433 bảng dữ liệu(HTML) 18 Page - Motorola, Inc

Back Button SCM69C433 Datasheet HTML 14Page - Motorola, Inc SCM69C433 Datasheet HTML 15Page - Motorola, Inc SCM69C433 Datasheet HTML 16Page - Motorola, Inc SCM69C433 Datasheet HTML 17Page - Motorola, Inc SCM69C433 Datasheet HTML 18Page - Motorola, Inc SCM69C433 Datasheet HTML 19Page - Motorola, Inc SCM69C433 Datasheet HTML 20Page - Motorola, Inc SCM69C433 Datasheet HTML 21Page - Motorola, Inc SCM69C433 Datasheet HTML 22Page - Motorola, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 24 page
background image
MCM69C433
•SCM69C433
18
MOTOROLA FAST SRAM
Table 2. Sample/Preload Boundary Scan Register Bit Definitions
Bit No.
Bit Pin Name
Bit Pin No.
1
G
61
2
MS
62
3
VPC
63
4
MC
64
5
MQ31
67
6
MQ30
68
7
MQ29
69
8
MQ28
70
9
MQ27
73
10
MQ26
74
11
MQ25
75
12
MQ24
76
13
MQ23
79
14
MQ22
80
15
MQ21
81
16
MQ20
82
17
MQ19
85
18
MQ18
86
19
MQ17
87
20
MQ16
88
21
LH/SM
89
22
LL
92
23
MQ15
93
24
MQ14
94
25
MQ13
95
26
MQ12
96
27
MQ11
99
28
MQ10
100
29
MQ9
1
30
MQ8
2
31
MQ7
5
32
MQ6
6
Bit No.
Bit Pin Name
Bit Pin No.
33
MQ5
7
34
MQ4
8
35
MQ3
11
36
MQ2
12
37
MQ1
13
38
MQ0
14
39
DQ15
17
40
DQ14
18
41
DQ13
19
42
DQ12
20
43
DQ11
23
44
DQ10
24
45
DQ9
25
46
DQ8
26
47
DQ7
29
48
DQ6
30
49
DQ5
31
50
DQ4
32
51
DQ3
35
52
DQ2
36
53
DQ1
37
54
DQ0
38
55
K
39
56
A2
42
57
A1
43
58
A0
44
59
WE
45
60
SEL
46
61
RESET
56
62
IRQ
57
63
DTACK
58
Freescale Semiconductor, Inc.
For More Information On This Product,
Go to: www.freescale.com
AR
CH
IVE
D B
Y F
RE
ES
CA
LE
SE
MI
CO
ND
UC
TO
R,
INC
.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com