công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM79C901AJC bảng dữ liệu(PDF) 71 Page - Advanced Micro Devices

tên linh kiện AM79C901AJC
Giải thích chi tiết về linh kiện  HomePHY Single-Chip 1/10 Mbps Home Networking PHY
PDF  90 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMD [Advanced Micro Devices]
Trang chủ  http://www.amd.com
Logo AMD - Advanced Micro Devices

AM79C901AJC bảng dữ liệu(HTML) 71 Page - Advanced Micro Devices

Back Button AM79C901AJC Datasheet HTML 67Page - Advanced Micro Devices AM79C901AJC Datasheet HTML 68Page - Advanced Micro Devices AM79C901AJC Datasheet HTML 69Page - Advanced Micro Devices AM79C901AJC Datasheet HTML 70Page - Advanced Micro Devices AM79C901AJC Datasheet HTML 71Page - Advanced Micro Devices AM79C901AJC Datasheet HTML 72Page - Advanced Micro Devices AM79C901AJC Datasheet HTML 73Page - Advanced Micro Devices AM79C901AJC Datasheet HTML 74Page - Advanced Micro Devices AM79C901AJC Datasheet HTML 75Page - Advanced Micro Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 71 / 90 page
background image
Am79C901A
71
PR ELI M IN AR Y
AC CHARACTERISTICS (CONTINUED)
10BASE-T Receive Timing (GPSI) (Continued)
Figure 4.
10 Mbps Receive End of Packet Timing (GPSI)
10BASE-T Transmit Clock Timing (GPSI)
10BASE-T Receive Clock Timing (GPSI)
Figure 5.
10 Mbps Transmit and Receive Clock Timing (GPSI)
15
RXCLK
RX±
CLS
RXCRS
End of Packet
15
14
22304B-28
No.
Symbol
Parameter Description
Min
Max
Unit
18
tPER
TXCLK period
99.99
100.01
ns
19
tPWH
TXCLK pulse width HIGH
45
55
ns
20
tPWL
TXCLK pulse width LOW
45
55
ns
No.
Symbol
Parameter Description
Min
Max
Unit
18
tPER
RXCLK period
99.99
100.01
ns
19
tPWH
RXCLK pulse width HIGH
45
55
ns
20
tPWL
RXCLK pulse width LOW
45
55
ns
TXCLK,
RXCLK
18
20
19
22304B-29



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com