công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BFG10/X bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện BFG10/X
Giải thích chi tiết về linh kiện  UHF power transistor
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

BFG10/X bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - NXP Semiconductors

  BFG10/X Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors BFG10/X Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors BFG10/X Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors BFG10/X Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BFG10/X Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BFG10/X Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BFG10/X Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors BFG10/X Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors BFG10/X Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
1995 Sep 22
7
Philips Semiconductors
Product specification
UHF power transistor
BFG10W/X
List of components (see Fig.7)
Notes
1. VBE at 1 mA must be 0.65 V.
2. American Technical Ceramics type 100A or capacitor of same quality.
3. Resonant at 1900 MHz.
COMPONENT
DESCRIPTION
VALUE
DIMENSIONS
CATALOGUE No.
TR1
bias transistor, BC548 or equivalent
note 1
C1, C6, C7, C8
capacitor; notes 2 and 3
24 pF
C2
capacitor; note 2
0.4 pF
C3
capacitor; note 2
2.4 pF
C4
capacitor; note 2
0.5 pF
C5
capacitor; note 2
1.2 pF
C9, C10
Philips capacitor
1500
µF, 10 V
2222 032 14152
L1, L2
RF choke, Philips
4330 030 36301
R1, R2
metal film resistor
75
Ω
R3, R4
metal film resistor
10
Ω
Fig.7 Class-AB test circuit at f = 1.9 GHz.
handbook, full pagewidth
MBG429
DUT
+V
bias
R1
R2
L1
C7
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C8
C9
L2
C10
TR1
+V
CC
PCB RT5880, thickness 0.79 mm.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com